Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SSL-LX50448SYC Fiches technique(PDF) 1 Page - LUMEX INC.

No de pièce SSL-LX50448SYC
Description  7.6 X 7.6mm LED, AllGap YELLOW LED
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  LUMEX [LUMEX INC.]
Site Internet  http://www.lumex.com
Logo LUMEX - LUMEX INC.

SSL-LX50448SYC Fiches technique(HTML) 1 Page - LUMEX INC.

  SSL-LX50448SYC Datasheet HTML 1Page - LUMEX INC.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


Numéro de pièce similaire - SSL-LX50448SYC

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
LUMEX INC.
SSL-LX50448SIC LUMEX-SSL-LX50448SIC Datasheet
63Kb / 1P
   7.6 X 7.6mm LED, ALLGap RED LED
More results

Description similaire - SSL-LX50448SYC

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
LUMEX INC.
SSL-LX50448SIC LUMEX-SSL-LX50448SIC Datasheet
63Kb / 1P
   7.6 X 7.6mm LED, ALLGap RED LED
SSL-LX30448SYC LUMEX-SSL-LX30448SYC Datasheet
55Kb / 1P
   T-7.6 X 7.6mm LED SUPER YELLOW LED
SSL-LX30448SRC LUMEX-SSL-LX30448SRC Datasheet
76Kb / 1P
   T-7.6 X 7.6mm LED
SSL-LX30448UWC LUMEX-SSL-LX30448UWC Datasheet
125Kb / 1P
   T-7.6 X 7.6mm LED
SSL-LX30448SIC LUMEX-SSL-LX30448SIC Datasheet
78Kb / 1P
   T-7.6 X 7.6mm LED SUPER HIGH INTENSITY LED
SSL-LX2573SYC LUMEX-SSL-LX2573SYC Datasheet
49Kb / 1P
   2mm X 5mm RECTANGULAR 590mm AllGap Yellow LEd
SSL-LX2573SYD LUMEX-SSL-LX2573SYD Datasheet
49Kb / 1P
   2mm X 5mm RECTANGULAR, 590mm AllGap Yellow LED
logo
Kingbright Corporation
L-7676CSYC-H KINGBRIGHT-L-7676CSYC-H Datasheet
92Kb / 3P
   7.6mm X 7.6mm SUPER FLUX LED LAMP
WP76761CSEC-J KINGBRIGHT-WP76761CSEC-J Datasheet
133Kb / 4P
   7.6mm x 7.6mm SUPER FLUX LED LAMP
L-7676CSEC-H KINGBRIGHT-L-7676CSEC-H Datasheet
85Kb / 3P
   7.6mm X 7.6mm SUPER FLUX LED LAMP
More results


Html Pages

1


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com