Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SMB2EZ170 Fiches technique(PDF) 2 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd |
|
SMB2EZ170 Fiches technique(HTML) 2 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd |
2 / 4 page 扬州扬杰电子科技股份有限公司 Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd. S-S101 Rev. 1.2, 28-Apr-14 www.21yangjie.com SMB2EZ SERIES ■电性参数 (TA=25℃ 除非另有规定) Electrical Characteristics (TA=25 unless otherwise noted) ℃ 产品型号 Part Number 印字代码 Marking Code 额定齐纳电压 Nominal Zener voltage 测试电流 Test current 最大动态阻抗 Maximum dynamic impedance resistance 最大反向漏电流 Maximum reverse leakage current 最大浪涌电流 Max Surge current VZ (1)at IZT IZT ZZT at IZT ZZK at IZK IZK IR Test voltage VR IRM (2) V mA Ω Ω mA μ A V mA SMB2EZ6.2 2A0 6.2 80.5 1.5 700 1.00 5.0 3.0 292.0 SMB2EZ6.8 2A1 6.8 73.5 2.0 700 1.00 5.0 4.0 266.0 SMB2EZ7.5 2A2 7.5 66.5 2.0 700 0.50 5.0 5.0 242.0 SMB2EZ8.2 2A3 8.3 61.0 2.3 700 0.50 5.0 6.0 220.0 SMB2EZ9.1 2A4 9.1 55.0 2.5 700 0.50 3.0 7.0 200.0 SMB2EZ10 2A5 10.0 50.0 3.5 700 0.25 3.0 7.6 182.0 SMB2EZ11 2A6 11.0 45.5 4.0 700 0.25 1.0 8.4 166.0 SMB2EZ12 2A7 12.0 41.5 4.5 700 0.25 1.0 9.1 152.0 SMB2EZ13 2A8 13.0 38.5 5.0 700 0.25 0.5 9.9 138.0 SMB2EZ14 2A9 14.0 35.7 5.5 700 0.25 0.5 10.6 130.0 SMB2EZ15 2B0 15.0 33.4 7.0 700 0.25 0.5 11.4 122.0 SMB2EZ16 2B1 16.0 31.2 8.0 700 0.25 0.5 12.2 114.0 SMB2EZ17 2B2 17.0 29.4 9.0 750 0.25 0.5 13.0 107.0 SMB2EZ18 2B3 18.0 27.8 10.0 750 0.25 0.5 13.7 100.0 SMB2EZ19 2B4 19.0 26.3 11.0 750 0.25 0.5 14.4 95.0 SMB2EZ20 2B5 20.0 25.0 11.0 750 0.25 0.5 15.2 90.0 SMB2EZ22 2B6 22.0 22.8 12.0 750 0.25 0.5 16.7 82.0 SMB2EZ24 2B7 24.0 20.8 13.0 750 0.25 0.5 18.2 76.0 SMB2EZ27 2B8 27.0 18.5 18.0 750 0.25 0.5 20.6 68.0 SMB2EZ30 2B9 30.0 16.6 20.0 1000 0.25 0.5 22.5 60.0 SMB2EZ33 2C0 33.0 15.1 23.0 1000 0.25 0.5 25.1 55.0 SMB2EZ36 2C1 36.0 13.9 25.0 1000 0.25 0.5 27.4 50.0 SMB2EZ39 2C2 39.0 12.8 30.0 1000 0.25 0.5 29.7 47.0 SMB2EZ43 2C3 43.0 11.6 35.0 1000 0.25 0.5 32.7 43.0 SMB2EZ47 2C4 47.0 10.6 40.0 1500 0.25 0.5 35.8 39.0 SMB2EZ51 2C5 51.0 9.8 48.0 1500 0.25 0.5 38.8 36.0 SMB2EZ56 2C6 56.0 9.0 55.0 2000 0.25 0.5 42.6 32.0 SMB2EZ62 2C7 62.0 8.1 60.0 2000 0.25 0.5 47.1 29.0 SMB2EZ68 2C8 68.0 7.4 75.0 2000 0.25 0.5 51.7 27.0 SMB2EZ75 2C9 75.0 6.7 90.0 2000 0.25 0.5 56.0 24.0 SMB2EZ82 2F0 82.0 6.1 100.0 3000 0.25 0.5 62.2 22.0 SMB2EZ91 2F1 91.0 5.5 125.0 3000 0.25 0.5 69.2 20.0 SMB2EZ100 2F2 100.0 5.0 175.0 3000 0.25 0.5 76.0 18.0 SMB2EZ110 2F3 110.0 4.5 250.0 4000 0.25 0.5 83.6 17.0 SMB2EZ120 2F4 120.0 4.2 325.0 4500 0.25 0.5 91.2 15.0 SMB2EZ130 2F5 130.0 3.8 400.0 5000 0.25 0.5 98.8 14.0 SMB2EZ140 2F6 140.0 3.6 500.0 5500 0.25 0.5 106.4 13.0 SMB2EZ150 2F7 150.0 3.3 575.0 6000 0.25 0.5 114.0 12.0 SMB2EZ160 2F8 160.0 3.1 650.0 6500 0.25 0.5 121.6 11.0 SMB2EZ170 2F9 170.0 2.9 675.0 7000 0.25 0.5 130.4 11.0 SMB2EZ180 2G1 180.0 2.8 725.0 7000 0.25 0.5 136.8 10.0 |
Numéro de pièce similaire - SMB2EZ170 |
|
Description similaire - SMB2EZ170 |