Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LGT670 Fiches technique(PDF) 18 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LGT670
Description  Optical Indicator
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LGT670 Fiches technique(HTML) 18 Page - OSRAM GmbH

Back Button LGT670 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LGT670 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LGT670 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LGT670 Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LGT670 Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LGT670 Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LGT670 Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LGT670 Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LGT670 Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 19 page
background image
2013-06-28
18
Version 1.0 (Replacement in due course)
LG T670
Glossary
Glossar
1)
Brightness: Brightness values are measured during
a current pulse of typically 25 ms, with an internal
reproducibility of +/- 8 % and an expanded
uncertainty of +/- 11 % (acc. to GUM with a coverage
factor of k = 3).
1)
Helligkeit: Helligkeitswerte werden während eines
Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von +/- 8 % und
einer erweiterten Messunsicherheit von +/- 11 %
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k =
3).
2) Reverse Voltage: Driving the LED in reverse
direction is suitable for short term application.
2) Sperrspannung: Die LED kann kurzzeitig in
Sperrrichtung betrieben werden.
3) Wavelength: The wavelength is measured at a
current pulse of typically 25 ms, with an internal
reproducibility of ± 0,5 nm and an expanded
uncertainty of ± 1 nm (acc. to GUM with a coverage
factor of k=3).
3) Wellenlänge: Die Wellenläge wird während eines
Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von ± 0,5 nm und
einer erweiterten Messunsicherheit von ± 1 nm
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor
k=3).
4)
Forward Voltage: The forward voltage is measured
during a current pulse of typically 8 ms, with an
internal reproducibility of +/- 0,05 V and an expanded
uncertainty of +/- 0,1 V (acc. to GUM with a coverage
factor of k=3).
4)
Durchlassspannung: Vorwärtsspannungen
werden während eines Strompulses einer typischen
Dauer
von
8
ms,
mit
einer
internen
Reproduzierbarkeit von +/- 0,05 V und einer
erweiterten Messunsicherheit von +/- 0,1 V
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor
k=3).
5)
Thermal Resistance: RthJA results from mounting
on PC board FR 4 (pad size 16mm² per pad)
5)
Wärmewiderstand: RthJA ergibt sich bei Montage
auf PC-Board FR 4 (Padgröße 16mm² je pad)
6) Thermal Resistance: Rth max is based on statistic
values (6σ)
6) Wärmewiderstand: Rth
max
basiert
auf
statistischen Werten (6σ)
7)
Typical Values: Due to the special conditions of the
manufacturing processes of LED, the typical data or
calculated correlations of technical parameters can
only reflect statistical figures. These do not
necessarily correspond to the actual parameters of
each single product, which could differ from the
typical data and calculated correlations or the typical
characteristic line. If requested, e.g. because of
technical improvements, these typ. data will be
changed without any further notice.
7)
Typische Werte: Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
können typische oder abgeleitete technische
Parameter nur aufgrund statistischer Werte
wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht
notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen
Produktes überein, dessen Werte sich von typischen
und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien
unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B.
aufgrund technischer Verbesserungen, werden
diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung
geändert.
8) Relative Brightness Curve: In the range where the
line of the graph is broken, you must expect higher
brightness differences between single LEDs within
one packing unit.
8) Relative Helligkeitskurve: Im
gestrichelten
Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten
Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden
innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet
werden.
9)
Tolerance of Measure: Dimensions are specified
as follows: mm (inch).
9)
Maßtoleranz: Maße
werden
wie
folgt
angegeben: mm (inch).


Numéro de pièce similaire - LGT670

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
LGT670 OSRAM-LGT670 Datasheet
435Kb / 15P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGT670 OSRAM-LGT670 Datasheet
435Kb / 15P
   Nicht f체r Neuentwicklungen Not for new designs
logo
Siemens Semiconductor G...
LGT670-HK SIEMENS-LGT670-HK Datasheet
496Kb / 8P
   TOPLED
LGT670-J SIEMENS-LGT670-J Datasheet
496Kb / 8P
   TOPLED
LGT670-JM SIEMENS-LGT670-JM Datasheet
496Kb / 8P
   TOPLED
More results

Description similaire - LGT670

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Everlight Electronics C...
EAPL2214WA4 EVERLIGHT-EAPL2214WA4 Datasheet
356Kb / 12P
   Optical indicator
logo
OSRAM GmbH
LSR976-NR-1 OSRAM-LSR976-NR-1 Datasheet
404Kb / 20P
   Optical Indicator
LOT676 OSRAM-LOT676 Datasheet
477Kb / 19P
   Optical Indicator
LOT776 OSRAM-LOT776 Datasheet
435Kb / 19P
   Optical Indicator
LPM675 OSRAM-LPM675 Datasheet
501Kb / 20P
   Optical Indicator
LAM67B OSRAM-LAM67B_14 Datasheet
569Kb / 20P
   Optical Indicator
logo
Everlight Electronics C...
EAPL4508RGBA5 EVERLIGHT-EAPL4508RGBA5 Datasheet
473Kb / 13P
   Optical indicator.
EAPL2214GA2 EVERLIGHT-EAPL2214GA2 Datasheet
358Kb / 12P
   Optical indicator
logo
Suntan Capacitors
TSL-5050UB000MTH SUNTAN-TSL-5050UB000MTH Datasheet
340Kb / 3P
   Optical indicator
logo
OSRAM GmbH
LGT679 OSRAM-LGT679 Datasheet
440Kb / 19P
   Optical Indicator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com