Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

TS02B Fiches technique(PDF) 2 Page - Suntan Capacitors

No de pièce TS02B
Description  METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR-BOX-MEC
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SUNTAN [Suntan Capacitors]
Site Internet  http://www.suntan.com.hk
Logo SUNTAN - Suntan Capacitors

TS02B Fiches technique(HTML) 2 Page - Suntan Capacitors

  TS02B_17 Datasheet HTML 1Page - Suntan Capacitors TS02B_17 Datasheet HTML 2Page - Suntan Capacitors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR-BOX-MEC
Suntan®
NON-INDUCTIVE, PLASTIC CASE AND EPOXY RESIN
TS02B
Dimensions (mm)
P=7.5
(Pitch Size) P
7.5
(Lead Wire Dia.) d±0.05
0.6
(Dimension Tolerance: W, H, T)
W±0.5, H±0.5, T±0.5
(µF)
63VDC
100VDC
250VDC
400VDC
630VDC
W
H
T
P
W
H
T
P
W
H
T
P
W
H
T
P
W
H
T
P
0.0033
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
v
--
--
10.0
9.0
4.0
7.5
0.0047
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
10.0
9.0
4.0
7.5
0.0068
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
10.0
9.0
4.0
7.5
0.010
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
10.0
9.0
4.0
7.5
0.015
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
10.0
9.0
4.0
7.5
10.0
11.0
5.0
7.5
0.022
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
10.0
9.0
4.0
7.5
10.0
12.0
6.0
7.5
0.033
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
10.0
9.0
4.0
7.5
--
--
--
--
0.047
--
--
--
--
--
--
--
--
10.0
9.0
4.0
7.5
10.0
11.0
5.0
7.5
--
--
--
--
0.068
--
--
--
--
--
--
--
--
10.0
9.0
4.0
7.5
10.0
11.0
5.0
7.5
--
--
--
--
0.10
--
--
--
--
10.0
9.0
4.0
7.5
10.0
9.0
4.0
7.5
10.0
12.0
6.0
7.5
--
--
--
--
0.15
--
--
--
--
10.0
9.0
4.0
7.5
10.0
11.0
5.0
7.5
--
--
--
--
--
--
--
--
0.22
10.0
9.0
4.0
7.5
10.0
9.0
4.0
7.5
10.0
12.0
6.0
7.5
--
--
--
--
--
--
--
--
0.33
10.0
9.0
4.0
7.5
10.0
9.0.
4.0
7.5
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.47
10.0
9.0
4.0
7.5
10.0
12.0
6.0
7.5
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.68
10.0
11.0
5.0
7.5
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.0
10.0
12.0
6.0
7.5
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
P=10.0, 15.0
(Pitch Size) P
10.0
15.0
(Lead Wire Dia.) d±0.05
0.6
T≤6, d:0.6
T>6, d:0.8
(Dimension Tolerance: W, H, T)
W±0.5, H±0.5, T±0.5
(µF)
63VDC
100VDC
160VDC
250VDC
400VDC
630VDC
W
H
T
P
W
H
T
P
W
H
T
P
W
H
T
P
W
H
T
P
W
H
T
P
0.0047
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
0.0068
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
0.01
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
11.0
5.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
0.015
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
0.022
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
0.033
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
0.033
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
15.0
0.047
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
11.0
5.0
10.0
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
11.0
5.0
15.0
0.068
13.0
11.0
5.0
10.0
13.0
11.0
5.0
10.0
13.0
11.0
5.0
10.0
13.0
12.0
6.0
10.0
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
11.0
5.0
15.0
0.10
13.0
11.0
5.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
12.0
6.0
15.0
0.15
13.0
11.0
5.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
11.0
5.0
10.0
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
11.0
5.0
15.0
--
--
--
--
0.22
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
11.0
5.0
10.0
18.0
11.0
5.0
15.0
--
--
--
--
--
--
--
--
0.33
13.0
9.0
4.0
10.0
13.0
9.0
4.0
10.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.33
13.0
9.0
4.0
10.0
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
11.0
5.0
15.0
--
--
--
--
--
--
--
--
0.47
13.0
11.0
5.0
10.0
13.0
11.0
5.0
10.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.47
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
12.0
6.0
15.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.68
--
--
--
--
18.0
11.0
5.0
15.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.68
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
12.0
6.0
15.0
18.0
13.5
7.5
15.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.0
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
11.0
5.0
15.0
18.0
14.5
8.5
15.0
18.0
14.5
8.5
15.0
--
--
--
--
--
--
--
--
1.5
18.0
12.0
6.0
15.0
18.0
15.5
9.5
15.0
18.0
15.5
9.5
15.0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
2.2
18.0
13.5
7.5
15.0
18.0
19.0
11.0
15.0
18.0
19.0
11.0
15.0
18.0
19.0
11.0
15.0
--
--
--
--
--
--
--
--
Note: Specification are subject to change without notice. For more detail and update, please visit our website.
Suntan® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


Html Pages

1  2 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn