Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AMEPR30NC-4270Z Fiches technique(PDF) 3 Page - AIMTEC |
|
AMEPR30NC-4270Z Fiches technique(HTML) 3 Page - AIMTEC |
3 / 8 page Series AMEPR30NC-Z up to 700mA | AC-DC LED driver www.aimtec.com Tel: +1 514 620 2722 Toll free: + 1 888 9 AIMTEC (924 6832) F 052.1e R4 3 of 8 North America only Dimensions 25.0 0.98 47.0 1.85 168.0 6.61 Side View1 25.0 0.98 168.0 6.61 Side View2 LINE SLOT SCREW HOLE 25.0 0.98 47.0 1.85 Efficiency vs. Input Voltage & Output Voltage (Constant current load) AMEPR30NC-4250Z 65.00% 70.00% 75.00% 80.00% 85.00% 90.00% 95.00% 24 27 30 33 36 39 42 Output Voltage(V) 115 VAC 230 VAC 277 VAC |
Numéro de pièce similaire - AMEPR30NC-4270Z |
|
Description similaire - AMEPR30NC-4270Z |