Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRFB4610 Fiches technique(PDF) 4 Page - International Rectifier

No de pièce IRFB4610
Description  IRFB4610 IRFS4610 IRFSL4610
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFB4610 Fiches technique(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRFB4610 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRFB4610 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFB4610 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFB4610 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFB4610 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFB4610 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFB4610 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFB4610 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFB4610 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
IRF/B/S/SL4610
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 10. Drain-to-Source Breakdown Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
Fig 11. Typical COSS Stored Energy
Fig 9. Maximum Drain Current vs.
Case Temperature
Fig 12. Maximum Avalanche Energy Vs. DrainCurrent
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
VSD, Source-to-Drain Voltage (V)
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
TJ = 25°C
TJ = 175°C
VGS = 0V
25
50
75
100
125
150
175
TJ , Junction Temperature (°C)
0
20
40
60
80
-60 -40 -20 0
20 40 60 80 100 120 140 160 180
TJ , Junction Temperature (°C)
100
105
110
115
120
125
0
20
40
60
80
100
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
25
50
75
100
125
150
175
Starting TJ, Junction Temperature (°C)
0
400
800
1200
1600
I D
TOP
4.6A
6.3A
BOTTOM
44A
1
10
100
1000
VDS , Drain-toSource Voltage (V)
0.1
1
10
100
1000
Tc = 25°C
Tj = 175°C
Single Pulse
1msec
10msec
OPERATION IN THIS AREA
LIMITED BY RDS(on)
100µsec
DC


Numéro de pièce similaire - IRFB4610

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRFB4610 IRF-IRFB4610 Datasheet
455Kb / 11P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
logo
Inchange Semiconductor ...
IRFB4610 ISC-IRFB4610 Datasheet
338Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRFB4610PBF IRF-IRFB4610PBF Datasheet
416Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com