Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AMER60N-42160Z Fiches technique(PDF) 6 Page - AIMTEC

No de pièce AMER60N-42160Z
Description  up to 1600mA | AC-DC LED driver
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AIMTEC [AIMTEC]
Site Internet  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AMER60N-42160Z Fiches technique(HTML) 6 Page - AIMTEC

  AMER60N-42160Z Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AMER60N-42160Z Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AMER60N-42160Z Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AMER60N-42160Z Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AMER60N-42160Z Datasheet HTML 5Page - AIMTEC AMER60N-42160Z Datasheet HTML 6Page - AIMTEC AMER60N-42160Z Datasheet HTML 7Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
Series AMER60N-Z
up to 1600mA | AC-DC LED driver
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC (924 6832)
F 052.1e R3
6 of 7
North America only
PF vs. Input Voltage & Output Voltage
AMER60N-42130Z
AMER60N-42140Z
0.000
0.300
0.600
0.900
1.200
24
27
30
33
36
39
42
Output Voltage(V)
115VAC
230VAC
277VAC
0.000
0.300
0.600
0.900
1.200
24
27
30
33
36
39
42
Output Voltage(V)
115VAC
230VAC
277VAC


Numéro de pièce similaire - AMER60N-42160Z

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AIMTEC
AMER60N-42160Z AIMTEC-AMER60N-42160Z Datasheet
841Kb / 6P
   up to 1600mA | AC-DC LED driver
More results

Description similaire - AMER60N-42160Z

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AIMTEC
AMER60-Z AIMTEC-AMER60-Z Datasheet
456Kb / 6P
   up to 1600mA | AC-DC LED driver
AMER60-42130Z AIMTEC-AMER60-42130Z Datasheet
456Kb / 6P
   up to 1600mA | AC-DC LED driver
AMER60N-Z AIMTEC-AMER60N-Z Datasheet
841Kb / 6P
   up to 1600mA | AC-DC LED driver
AMEPR25D-24100AZ AIMTEC-AMEPR25D-24100AZ_16 Datasheet
212Kb / 4P
   up to 1A | AC-DC LED Driver
AMEPR30D-5070AZ-U AIMTEC-AMEPR30D-5070AZ-U Datasheet
505Kb / 5P
   up to 2A | AC-DC LED driver
AMEPR50N-42100Z AIMTEC-AMEPR50N-42100Z Datasheet
549Kb / 6P
   up to 1150mA | AC-DC LED driver
AMER160-48320Z AIMTEC-AMER160-48320Z Datasheet
436Kb / 6P
   up to 3400mA | AC-DC LED driver
AMEQR50N-50100Z AIMTEC-AMEQR50N-50100Z Datasheet
418Kb / 4P
   up to 1000mA | AC-DC LED driver
AMER120C-Z AIMTEC-AMER120C-Z Datasheet
909Kb / 6P
   up to 1700mA | AC-DC LED driver
AMER90-Z AIMTEC-AMER90-Z Datasheet
436Kb / 5P
   up to 2000mA | AC-DC LED driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com