Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AMER60N-42160Z Fiches technique(PDF) 5 Page - AIMTEC

No de pièce AMER60N-42160Z
Description  up to 1600mA | AC-DC LED driver
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AIMTEC [AIMTEC]
Site Internet  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AMER60N-42160Z Fiches technique(HTML) 5 Page - AIMTEC

  AMER60N-42160Z Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AMER60N-42160Z Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AMER60N-42160Z Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AMER60N-42160Z Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AMER60N-42160Z Datasheet HTML 5Page - AIMTEC AMER60N-42160Z Datasheet HTML 6Page - AIMTEC AMER60N-42160Z Datasheet HTML 7Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Series AMER60N-Z
up to 1600mA | AC-DC LED driver
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC (924 6832)
F 052.1e R3
5 of 7
North America only
AMER60N-42150Z
AMER60N-42160Z
65.00%
70.00%
75.00%
80.00%
85.00%
90.00%
95.00%
24
27
30
33
36
39
42
Output Voltage(V)
115VAC
230VAC
277VAC
65.00%
70.00%
75.00%
80.00%
85.00%
90.00%
95.00%
24
27
30
33
36
39
42
Output Voltage(V)
115VAC
230VAC
277VAC


Numéro de pièce similaire - AMER60N-42160Z

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AIMTEC
AMER60N-42160Z AIMTEC-AMER60N-42160Z Datasheet
841Kb / 6P
   up to 1600mA | AC-DC LED driver
More results

Description similaire - AMER60N-42160Z

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AIMTEC
AMER60-Z AIMTEC-AMER60-Z Datasheet
456Kb / 6P
   up to 1600mA | AC-DC LED driver
AMER60-42130Z AIMTEC-AMER60-42130Z Datasheet
456Kb / 6P
   up to 1600mA | AC-DC LED driver
AMER60N-Z AIMTEC-AMER60N-Z Datasheet
841Kb / 6P
   up to 1600mA | AC-DC LED driver
AMEPR25D-24100AZ AIMTEC-AMEPR25D-24100AZ_16 Datasheet
212Kb / 4P
   up to 1A | AC-DC LED Driver
AMEPR30D-5070AZ-U AIMTEC-AMEPR30D-5070AZ-U Datasheet
505Kb / 5P
   up to 2A | AC-DC LED driver
AMEPR50N-42100Z AIMTEC-AMEPR50N-42100Z Datasheet
549Kb / 6P
   up to 1150mA | AC-DC LED driver
AMER160-48320Z AIMTEC-AMER160-48320Z Datasheet
436Kb / 6P
   up to 3400mA | AC-DC LED driver
AMEQR50N-50100Z AIMTEC-AMEQR50N-50100Z Datasheet
418Kb / 4P
   up to 1000mA | AC-DC LED driver
AMER120C-Z AIMTEC-AMER120C-Z Datasheet
909Kb / 6P
   up to 1700mA | AC-DC LED driver
AMER90-Z AIMTEC-AMER90-Z Datasheet
436Kb / 5P
   up to 2000mA | AC-DC LED driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com