Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI5513DC Fiches technique(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI5513DC
Description  Complementary 20-V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI5513DC Fiches technique(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI5513DC Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI5513DC Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI5513DC Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI5513DC Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI5513DC Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI5513DC Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI5513DC Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
Si5513DC
Vishay Siliconix
www.vishay.com
4
Document Number: 71186
S-42138—Rev. F, 15-Nov-04
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
N−CHANNEL
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0
1234
5
TJ = 150_C
TJ = 25_C
ID = 3.1 A
10
1
Source-Drain Diode Forward Voltage
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
VSD − Source-to-Drain Voltage (V)
VGS − Gate-to-Source Voltage (V)
0
30
50
10
20
Single Pulse Power
Time (sec)
40
1
100
600
10
10−1
10−2
10−4 10−3
10−3
10−2
1
10
600
10−1
10−4
100
−0.6
−0.4
−0.2
−0.0
0.2
0.4
−50
−25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 mA
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Threshold Voltage
TJ − Temperature (_C)
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
Square Wave Pulse Duration (sec)
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 90_C/W
3. TJM − TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM
1000


Numéro de pièce similaire - SI5513DC

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI5513DC VISHAY-SI5513DC Datasheet
134Kb / 8P
   Complementary 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI5513DC VISHAY-SI5513DC Datasheet
112Kb / 5P
   Complementary 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI5513DC VISHAY-SI5513DC_V01 Datasheet
134Kb / 8P
   Complementary 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Description similaire - SI5513DC

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI5515DC VISHAY-SI5515DC_V01 Datasheet
272Kb / 13P
   Complementary 20 V (D-S) MOSFET
08-Feb-17
SI1551DL VISHAY-SI1551DL_08 Datasheet
109Kb / 8P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
S-42353-Rev. C, 20-Dec-04
SI1551DL VISHAY-SI1551DL Datasheet
62Kb / 7P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 12-Aug-02
SI5515DC VISHAY-SI5515DC Datasheet
82Kb / 8P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 14-Jun-04
SI1551DL VISHAY-SI1551DL_05 Datasheet
313Kb / 5P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 28-Feb-05
SI1551DL VISHAY-SI1551DL_10 Datasheet
238Kb / 12P
   Complementary 20 V (D-S) MOSFET
Rev. D, 19-Apr-10
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI1551DL KEXIN-KI1551DL Datasheet
55Kb / 2P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
KI1553DL KEXIN-KI1553DL Datasheet
55Kb / 2P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
KI5515DC KEXIN-KI5515DC Datasheet
69Kb / 2P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
KI5513DC KEXIN-KI5513DC Datasheet
70Kb / 2P
   Complementary 20-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com