Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AM7418N Fiches technique(PDF) 3 Page - Analog Power

No de pièce AM7418N
Description  N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ANALOGPOWER [Analog Power]
Site Internet  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM7418N Fiches technique(HTML) 3 Page - Analog Power

  AM7418N Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM7418N Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM7418N Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM7418N Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM7418N Datasheet HTML 5Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Analog Power
AM7418N
1. On-Resistance vs. Drain Current
2. Transfer Characteristics
3. On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
4. Drain-to-Source Forward Voltage
5. Output Characteristics
6. Capacitance
Typical Electrical Characteristics
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0
2
4
6
8
10
12
ID-Drain Current (A)
3.5V
4V,4.5V,6V,8V,10V
0
2
4
6
8
10
12
0
0.5
1
1.5
2
2.5
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
10V,8V,6V,4.5V,4V
3.5V
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
2
4
6
8
10
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TJ = 25°C
TJ = 25°C
0
2
4
6
8
10
0
1
2
3
4
5
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TJ = 25°C
0.01
0.1
1
10
100
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
TJ = 25°C
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0
5
10
15
20
VDS-Drain-to-Source Voltage (V)
Ciss
Coss
Crss
F = 1MHz
ID = 3.9A
© Preliminary
3
Publication Order Number:
DS_AM7418N_1A


Numéro de pièce similaire - AM7418N

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AiT Semiconductor Inc.
AM7410 AITSEMI-AM7410 Datasheet
1Mb / 9P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE
REV1.0
AM7410J8R AITSEMI-AM7410J8R Datasheet
1Mb / 9P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE
REV1.0
AM7410J8VR AITSEMI-AM7410J8VR Datasheet
1Mb / 9P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE
REV1.0
logo
Analog Power
AM7410N ANALOGPOWER-AM7410N Datasheet
370Kb / 5P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM7411P ANALOGPOWER-AM7411P Datasheet
372Kb / 5P
   P-Channel 100-V (D-S) MOSFET
More results

Description similaire - AM7418N

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI2328DS VISHAY-SI2328DS Datasheet
41Kb / 4P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Dec-01
SIR870ADP_1209 VISHAY-SIR870ADP_1209 Datasheet
481Kb / 13P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 28-Nov-11
SIR876DP VISHAY-SIR876DP Datasheet
191Kb / 9P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Nov-10
SIR882ADP VISHAY-SIR882ADP_15 Datasheet
336Kb / 14P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Aug-11
SI7456CDP VISHAY-SI7456CDP Datasheet
132Kb / 7P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 05-Apr-10
logo
Analog Power
AM90N10-07B ANALOGPOWER-AM90N10-07B Datasheet
365Kb / 5P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM290N10-02FP ANALOGPOWER-AM290N10-02FP Datasheet
317Kb / 5P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUM70040M VISHAY-SUM70040M Datasheet
173Kb / 8P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 17-Aug-15
SUA70060E VISHAY-SUA70060E Datasheet
200Kb / 8P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Jun-16
SUD70090E VISHAY-SUD70090E Datasheet
201Kb / 8P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 01-Feb-16
SI2392DS VISHAY-SI2392DS Datasheet
245Kb / 10P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Apr-13
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com