Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FMF12N65 Fiches technique(PDF) 7 Page - First Components International

No de pièce FMF12N65
Description  12Amps 650 Voltage N Channel MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FCI [First Components International]
Site Internet  http://www.cotra.com.tw/
Logo FCI - First Components International

FMF12N65 Fiches technique(HTML) 7 Page - First Components International

  FMF12N65 Datasheet HTML 1Page - First Components International FMF12N65 Datasheet HTML 2Page - First Components International FMF12N65 Datasheet HTML 3Page - First Components International FMF12N65 Datasheet HTML 4Page - First Components International FMF12N65 Datasheet HTML 5Page - First Components International FMF12N65 Datasheet HTML 6Page - First Components International FMF12N65 Datasheet HTML 7Page - First Components International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
Package Dimensions
ITO-220
FMF12N65 12Amps 650 Voltage N Channel MOSFET


Numéro de pièce similaire - FMF12N65

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
First Components Intern...
FMF10N65 FCI-FMF10N65 Datasheet
386Kb / 7P
   10Amps 650 Voltage N Channel MOSFET
FMF13N50 FCI-FMF13N50 Datasheet
469Kb / 7P
   13Amps 500 Voltage N - Channel POWER MOSFET
More results

Description similaire - FMF12N65

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
First Components Intern...
FMF10N65 FCI-FMF10N65 Datasheet
386Kb / 7P
   10Amps 650 Voltage N Channel MOSFET
10N65 FCI-10N65 Datasheet
186Kb / 2P
   10Amps 650 Voltage N Channel MOSFET
logo
ON Semiconductor
MTD3055V ONSEMI-MTD3055V Datasheet
81Kb / 12P
   Power MOSFET 12Amps, 60 Volts
November, 2000 ??Rev. 3
logo
Chongqing Pingwei Enter...
7N65 CHONGQING-7N65 Datasheet
194Kb / 2P
   7A mps,650 Volts N-CHANNEL MOSFET
logo
Analog Power
AM12N65B ANALOGPOWER-AM12N65B Datasheet
326Kb / 5P
   N-Channel 650-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SM6A25NSF VBSEMI-SM6A25NSF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
STB11NB40 VBSEMI-STB11NB40 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
STB13NK60ZT4 VBSEMI-STB13NK60ZT4 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
STP3NA60IF VBSEMI-STP3NA60IF Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
STP4N62K3 VBSEMI-STP4N62K3 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com