Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

GS8128218GB-333V Fiches technique(PDF) 6 Page - GSI Technology

No de pièce GS8128218GB-333V
Description  8M x 18, 4M x 36 144Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
Download  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  GSI [GSI Technology]
Site Internet  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS8128218GB-333V Fiches technique(HTML) 6 Page - GSI Technology

Back Button GS8128218GB-333V Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS8128218GB-333V Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS8128218GB-333V Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS8128218GB-333V Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS8128218GB-333V Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS8128218GB-333V Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS8128218GB-333V Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS8128218GB-333V Datasheet HTML 9Page - GSI Technology GS8128218GB-333V Datasheet HTML 10Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 35 page
background image
GS8128218/36(GB/GD)-xxxV
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Rev: 1.01 5/2017
6/34
© 2015, GSI Technology
165-Bump BGA—x36 Common I/O—Top View
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
NC
A
E1
BC
BB
NC
BW
ADSC
ADV
A
NC
A
B
A
A
NC
BD
BA
CK
GW
G
ADSP
A
NC
B
C
DQPC
NC
VDDQ
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VDDQ
NC
DQPB
C
D
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
D
E
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
E
F
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
F
G
DQC
DQC
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQB
DQB
G
H
FT
NC
NC
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
NC
ZQ
ZZ
H
J
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
J
K
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
K
L
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
L
M
DQD
DQD
VDDQ
VDD
VSS
VSS
VSS
VDD
VDDQ
DQA
DQA
M
N
DQPD
SCD
VDDQ
VSS
NC
A
NC
VSS
VDDQ
NC
DQPA
N
P
NC
A
A
A
TDI
A1
TDO
A
A
A
A
P
R
LBO
A
A
A
TMS
A0
TCK
A
A
A
A
R
11 x 15 Bump BGA—13 mm x 15 mm Body—1.0 mm Bump Pitch


Numéro de pièce similaire - GS8128218GB-333V

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
GSI Technology
GS8128218GB-333V GSI-GS8128218GB-333V Datasheet
455Kb / 35P
   8M x 18, 4M x 36 144Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
More results

Description similaire - GS8128218GB-333V

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
GSI Technology
GS8128218GD-250I GSI-GS8128218GD-250I Datasheet
462Kb / 37P
   8M x 18, 4M x 36 144Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS8128236GD-200IVV GSI-GS8128236GD-200IVV Datasheet
455Kb / 35P
   8M x 18, 4M x 36 144Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS8128218GB-250I GSI-GS8128218GB-250I Datasheet
462Kb / 37P
   8M x 18, 4M x 36 144Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS8128036GT-250I GSI-GS8128036GT-250I Datasheet
347Kb / 24P
   8M x 18, 4M x 32, 4M x 36 144Mb Sync Burst SRAMs
GS8128036GT-200IV GSI-GS8128036GT-200IV Datasheet
344Kb / 23P
   8M x 18, 4M x 32, 4M x 36 144Mb Sync Burst SRAMs
GS864418E-V GSI-GS864418E-V Datasheet
1Mb / 32P
   4M x 18, 2M x 36 72Mb S/DCD Sync Burst SRAMs
GS8256436GD-250I GSI-GS8256436GD-250I Datasheet
431Kb / 35P
   16M x 18, 8M x 36 288Mb DCD Sync Burst SRAMs
GS8256418GB-250I GSI-GS8256418GB-250I Datasheet
431Kb / 35P
   16M x 18, 8M x 36 288Mb DCD Sync Burst SRAMs
GS8256436GD-200IV GSI-GS8256436GD-200IV Datasheet
422Kb / 33P
   16M x 18, 8M x 36 288Mb DCD Sync Burst SRAMs
GS8256418GD-250I GSI-GS8256418GD-250I Datasheet
431Kb / 35P
   16M x 18, 8M x 36 288Mb DCD Sync Burst SRAMs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com