Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LC876764C Fiches technique(PDF) 5 Page - Sanyo Semicon Device |
|
LC876764C Fiches technique(HTML) 5 Page - Sanyo Semicon Device |
5 / 23 page LC876764C/56C/48C No.7810-5/23 前ページより続く。 ・X’tal HOLD モード:命令実行停止,ベースタイマ以外の周辺回路動作停止 ①CF 発振,RC 発振は、自動的に停止します。 ②水晶発振は、突入時の状態を維持します。 ③X’tal HOLD モードを解除するには、次の 4 つの方法があります。 1)リセット端子に「L」レベルを入力する。 2)INT0,INT1,INT2,INT4,INT5 の少なくとも 1 つの端子に指定されたレベルを入力する。 3)ポート 0 で割り込み要因が成立する。 4)ベースタイマ回路で割り込み要因が成立する。 ■出荷形態 ・QIP100E ■開発ツール ・エバチップ :LC876093 ・エミュレータ :EVA62S+ECB876600+SUB876700+POD100QFP :ICE-B877300+SUB876700+POD100QFP ・フラッシュ ROM 版 :LC87F67C8A 外形図 unit:mm 3151A |
Numéro de pièce similaire - LC876764C |
|
Description similaire - LC876764C |