Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LC72725M Fiches technique(PDF) 5 Page - Sanyo Semicon Device

No de pièce LC72725M
Description  CMOS LSI
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC72725M Fiches technique(HTML) 5 Page - Sanyo Semicon Device

  LC72725M Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC72725M Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC72725M Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC72725M Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC72725M Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC72725M Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC72725M Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC72725M Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
LC72725M, 72725V, 72725NV
No.7672-5/8
端子説明
端子名
端子番号
端子説明
I/O
端子形式
3
VREF
基準電圧出力(Vdda/2)
出力
4
MPXIN
ベースバンド(マルチプレックス)信号入力
入力
7
FLOUT
サブキャリア出力(フィルタ出力)
出力
8
CIN
サブキャリア入力(コンパレータ入力)
入力
5
Vdda
アナログ系電源(+3V)
6
Vssa
アナログ系グランド
14
XOUT
水晶発振出力(4.332MHz)
出力
13
XIN
水晶発振入力(外部基準信号入力)
9
TEST
テスト入力
10
MODE
読みだしモード設定(0:マスタ,1:スレーブ)
15
RST
RDS-ID/RAMリセット(正極性)
入力
2
RDDA
RDSデータ出力
出力
16
RDCL
RDSクロック出力(マスタモード)/
RDSクロック入力(スレーブモード)
入出力
1
RDS-ID/
READY
RDS-ID/READY出力(正極性)
(LC72723:負極性)
出力
12
Vddd
デジタル系電源(+3V)
11
Vssd
デジタル系グランド
Vddd
XOUT
XIN
Vssd
Vssd
S
S
Vssd
Vddd
Vssd
Vssa
Vdda
Vssa
Vdda
Vssd
Vddd
VREF
Vssa
Vdda


Numéro de pièce similaire - LC72725M

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanyo Semicon Device
LC72725KM SANYO-LC72725KM Datasheet
176Kb / 9P
   CMOS IC RDS(RBDS) Demodulation IC
LC72725KM SANYO-LC72725KM Datasheet
93Kb / 9P
   RDS(RBDS) Demodulation IC
LC72725KMA SANYO-LC72725KMA Datasheet
88Kb / 9P
   RDS(RBDS) Demodulation IC
LC72725KM SANYO-LC72725KM_10 Datasheet
93Kb / 9P
   RDS(RBDS) Demodulation IC
LC72725KV SANYO-LC72725KV Datasheet
176Kb / 9P
   CMOS IC RDS(RBDS) Demodulation IC
More results

Description similaire - LC72725M

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Motorola, Inc
MCM14537 MOTOROLA-MCM14537 Datasheet
384Kb / 8P
   CMOS LSI
logo
Sanyo Semicon Device
LC78646E SANYO-LC78646E Datasheet
238Kb / 5P
   CMOS LSI
LC99053 SANYO-LC99053 Datasheet
94Kb / 14P
   CMOS LSI
LC7881 SANYO-LC7881 Datasheet
301Kb / 8P
   CMOS LSI
LC8935 SANYO-LC8935 Datasheet
216Kb / 9P
   CMOS LSI
LC587408A SANYO-LC587408A Datasheet
434Kb / 16P
   CMOS LSI
LC78626KE SANYO-LC78626KE Datasheet
235Kb / 33P
   CMOS LSI
logo
List of Unclassifed Man...
MC1024N ETC-MC1024N Datasheet
216Kb / 4P
   LSI CMOS
logo
Sanyo Semicon Device
LC75754M SANYO-LC75754M Datasheet
93Kb / 9P
   CMOS LSI
LC82150 SANYO-LC82150 Datasheet
174Kb / 7P
   CMOS LSI
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com