Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

GS8160Z36DGT-333V Fiches technique(PDF) 3 Page - GSI Technology

No de pièce GS8160Z36DGT-333V
Description  18Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAMs
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  GSI [GSI Technology]
Site Internet  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS8160Z36DGT-333V Fiches technique(HTML) 3 Page - GSI Technology

  GS8160Z36DGT-333V Datasheet HTML 1Page - GSI Technology GS8160Z36DGT-333V Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS8160Z36DGT-333V Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS8160Z36DGT-333V Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS8160Z36DGT-333V Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS8160Z36DGT-333V Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS8160Z36DGT-333V Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS8160Z36DGT-333V Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS8160Z36DGT-333V Datasheet HTML 9Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 23 page
background image
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
VDDQ
VSS
DQC
DQC
VSS
VDDQ
DQC
DQC
FT
VDD
NC
VSS
DQD
DQD
VDDQ
VSS
DQD
DQD
DQD
VSS
VDDQ
VDDQ
VSS
DQB
DQB
VSS
VDDQ
DQB
DQB
VSS
NC
VDD
ZZ
DQA
DQA
VDDQ
VSS
DQA
DQA
VSS
VDDQ
512K x 36
Top View
DQB
DQPB
DQB
DQB
DQB
DQA
DQA
DQA
DQA
DQPA
DQC
DQC
DQC
DQD
DQD
DQD
DQPD
DQC
DQPC
10099 989796959493929190898887868584838281
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
GS8160Z18/36DGT-xxxV
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Rev: 1.03a 9/2013
3/22
© 2011, GSI Technology
GS8160Z36DGT-xxxV Pinout


Numéro de pièce similaire - GS8160Z36DGT-333V

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
GSI Technology
GS8160Z36DGT-200I GSI-GS8160Z36DGT-200I Datasheet
246Kb / 24P
   18Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAMs
More results

Description similaire - GS8160Z36DGT-333V

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
GSI Technology
GS8160Z36DGT-200I GSI-GS8160Z36DGT-200I Datasheet
246Kb / 24P
   18Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAMs
GS8162Z18BB-V GSI-GS8162Z18BB-V Datasheet
1Mb / 33P
   18Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS8162Z72C GSI-GS8162Z72C Datasheet
1Mb / 31P
   18Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS8162Z72CC-V GSI-GS8162Z72CC-V Datasheet
1Mb / 27P
   18Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS8160Z18CT GSI-GS8160Z18CT Datasheet
575Kb / 23P
   18Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAM
GS8320Z18T-V GSI-GS8320Z18T-V Datasheet
1,013Kb / 23P
   36Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAMs
GS8321Z18E GSI-GS8321Z18E Datasheet
1Mb / 34P
   36Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAMs
GS880Z18T-100 GSI-GS880Z18T-100 Datasheet
404Kb / 25P
   8Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAMs
GS8320Z18T GSI-GS8320Z18T Datasheet
463Kb / 24P
   36Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAMs
logo
List of Unclassifed Man...
GS882Z18B-100 ETC-GS882Z18B-100 Datasheet
802Kb / 34P
   8Mb Pipelined and Flow Through Synchronous NBT SRAMs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com