Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FWX-40A Fiches technique(PDF) 1 Page - Cooper Bussmann, Inc.

No de pièce FWX-40A
Description  35-800A, 250 Volts
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  COOPER [Cooper Bussmann, Inc.]
Site Internet  http://www.cooperbussmann.com
Logo COOPER - Cooper Bussmann, Inc.

FWX-40A Fiches technique(HTML) 1 Page - Cooper Bussmann, Inc.

  FWX-40A Datasheet HTML 1Page - Cooper Bussmann, Inc. FWX-40A Datasheet HTML 2Page - Cooper Bussmann, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Semiconductor Fuse
35-800A, 250 Volts
BIF Document
359
Size
104
103
102
102
103
104
101
100
10–1
10–2
10–3
10–4
2
Prospective Current In Ampere RMS
FWX-800A
FWX-600A
FWX-500A
FXW-400A
FWX-350A
FWX-200A
FWX-150A
FWX-70A
FWX-60A
FWX-40A
FWX-35A
FWX-100A
Minimum Melting
Time-Current Characteristic Curves
FWX 35A-800A
Approved:
HF
Rev. Date:
OCT-97
Page
1 of 2
Pub. Date:
JAN-98
BUSSMANN
P.O. Box 14460
St. Louis, MO 63178-4460
U.S.A.
Phone:
314-394-2877
Fax:
800-544-2570
Int’l Fax: 314-527-1413
BUSSMANN U.K.
Burton-on-the-Wolds
Leicestershire LE12 5TH
England
Phone:
44-1509-882737
Fax:
44-1509-882786
BUSSMANN DENMARK
5 Literbuen
DK-2740 Skovlunde
Copenhagen, Denmark
Phone:
45-4485-0900
Fax:
45-4485-0901
Bussmann reserves the right without notice to change design and/or discontinue distribution of this product.
7-11-01
SB01191


Numéro de pièce similaire - FWX-40A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Cooper Bussmann, Inc.
FWX-40A COOPER-FWX-40A Datasheet
750Kb / 20P
   High Speed Fuses
More results

Description similaire - FWX-40A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Marathon Special Produc...
RF30AXB MARATHON-RF30AXB Datasheet
287Kb / 3P
   250 Volts AC/DC
REV-E 04/07/2020
R200AXBE MARATHON-R200AXBE Datasheet
196Kb / 2P
   250 Volts AC/DC
REV-F 03/12/2020
R30AXSP MARATHON-R30AXSP Datasheet
249Kb / 3P
   250 Volts AC/DC
REV-E 04/07/2020
F200AXBE MARATHON-F200AXBE Datasheet
174Kb / 2P
   250 Volts AC/DC
REV-F 03/13/2020
R60AXB MARATHON-R60AXB Datasheet
199Kb / 3P
   250 Volts AC/DC
REV-E 04/07/2020
logo
Cooper Bussmann, Inc.
FWX-1000AH COOPER-FWX-1000AH Datasheet
35Kb / 2P
   1000-2500A, 250 Volts
logo
Marathon Special Produc...
RF60AXSQ MARATHON-RF60AXSQ Datasheet
433Kb / 3P
   250 Volts AC/DC
REV-E 04/07/2020
R30AXS MARATHON-R30AXS Datasheet
296Kb / 3P
   250 Volts AC/DC
REV-E 04/07/2020
RF60AXB MARATHON-RF60AXB Datasheet
339Kb / 3P
   250 Volts AC/DC
REV-E 04/07/2020
R30AXB MARATHON-R30AXB Datasheet
218Kb / 3P
   250 Volts AC/DC
REV-E 04/07/2020
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com