Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

GS1117CM Fiches technique(PDF) 6 Page - Vishay Siliconix

No de pièce GS1117CM
Description  800mA Low Dropout Positive Adjustable Regulator
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

GS1117CM Fiches technique(HTML) 6 Page - Vishay Siliconix

  GS1117CM Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix GS1117CM Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix GS1117CM Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix GS1117CM Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix GS1117CM Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix GS1117CM Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
GS1117
Vishay Semiconductors
formerly General Semiconductor
www.vishay.com
Document Number 74802
6
20-Feb-02
Case Outlines
3.15
2.90
6.80
6.30
Top View
7.30
6.70
3.70
3.30
0.80
0.60
12
3
1.80
Max.
13
° ±3°
0.12
0.02
2.30
Typ.
0.35
0.24
0.91
Min.
SOT-223
Dimensions in millimeters
9.65
10.29
8.63
9.66
14.60
15.88
1
23
4.06
4.83
1.14
1.40
0.7 (max.)
2.28
2.80
0.50
1.00
1.14
1.40
2.54 (TYP.)
1.40 (max.)
TO-263
TO-252 (DPAK)
5.59
5.33
10.42
9.40
5.46
5.21
6.73
6.35
0.58
0.46
2.38
2.19
2.28 (TYP.)
0.88
0.64
1
3
2
1.27
1.02
0.51 (min.)
TO-220
10.66
9.66
6.35 Max.
3.42
2.54
4.08
3.54
6.85
5.85
16.51
14.23
14.73
12.70
1.77
1.15
1.01
0.38
2.79
2.29
(with plating)
4.82
3.56
1.39
0.51
1.14
0.31
2.92
2.04
(with plating)


Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn