Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HT56R66 Fiches technique(PDF) 8 Page - Holtek Semiconductor Inc

No de pièce HT56R66
Description  TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
Download  123 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Site Internet  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56R66 Fiches technique(HTML) 8 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56R66_14 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 12Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 123 page
background image
HT56R66/HT56R666
Rev.1.50
8
2014-04-04
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
VDD
条件
IDD10
工作电流
(低速模式,fM=4 MHz)
(Crystal OSC,RC OSC)
3V
无负载,
fSYS=fSLOW=2 MHz
270
400
μA
5V
560
840
μA
IDD11
工作电流
(低速模式,fM=8 MHz)
(Crystal OSC,RC OSC)
3V
无负载,
fSYS=fSLOW=1 MHz
240
360
μA
5V
540
810
μA
IDD12
工作电流
(低速模式,fM =8 MHz)
(Crystal OSC,RC OSC)
3V
无负载,
fSYS=fSLOW=2 MHz
320
480
μA
5V
680
1020
μA
IDD13
工作电流
(低速模式,fM=8 MHz)
(Crystal OSC,RC OSC)
3V
无负载,
fSYS=fSLOW=4MHz
500
750
μA
5V
1000
1500
μA
IDD14
工作电流
(fSYS=32768Hz(注 1)或
32K_INT
internal
RC
OSC)
3V
无负载,WDT 关闭,LCD
开启(注 2),R 型,
VLCD1=VDD,1/2 偏压
(R
BIAS=400k)
12
18
μA
5V
20
30
μA
IDD15
工作电流
(fSYS=32768Hz(注 1)或
32K_INT internal RC
OSC)
3V
无负载,WDT 关闭,
LCD 开启(注 2),R 型,
VLCD1= VDD ,1/3 偏压
(R
BIAS=600k)
10
15
μA
5V
18
27
μA
IDD16
工作电流
(fSYS =32768Hz(注 1)或
32K_INT internal RC
OSC)
3V
无负载,WDT 关闭,LCD
开启(注 2),电容型 1/3
偏压,V
LCD1= 3V
8
12
μA
5V
12
18
μA
IDD17
工作电流
(fSYS =32768Hz(注 1)或
32K_INT
internal
RC
OSC)
3V
无负载,WDT 关闭,LCD
开启(注 2),电容型 1/3
偏压,V
LCD1=3V
8
12
μA
5V
12
18
μA
IDD18
工作电流
(fSYS =32768Hz(注 1)或
32K_INT
internal
RC
OSC)
3V
无负载,LCD 关闭,WDT
关闭
6
9
μA
5V
10
15
μA
ISTB1
静态电流(休眠模式)
(f
SYS,fSUB,fs,fLCD,
fWDT = off)
3V
无负载,系统 HALT,
WDT 关闭
0.2
1.0
μA
5V
0.3
2.0
μA
ISTB2
静态电流(休眠模式)
(fSYS,fLCD,fWDT= fSUB
=32768HZ (注 1 )或
32K_INT RC OSC)
3V
无负载,系统 HALT,
WDT 开启
1
2
μA
5V
3
5
μA


Numéro de pièce similaire - HT56R66_14

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R66 HOLTEK-HT56R66_12 Datasheet
745Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results

Description similaire - HT56R66_14

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67 Datasheet
810Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66 Datasheet
801Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62 Datasheet
720Kb / 108P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64 Datasheet
723Kb / 90P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_14 Datasheet
4Mb / 129P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652_11 Datasheet
318Kb / 45P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652 Datasheet
404Kb / 47P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_12 Datasheet
786Kb / 108P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_13 Datasheet
5Mb / 145P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64_12 Datasheet
674Kb / 90P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com