Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HT56R66 Fiches technique(PDF) 68 Page - Holtek Semiconductor Inc

No de pièce HT56R66
Description  TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
Download  123 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Site Internet  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56R66 Fiches technique(HTML) 68 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56R66_14 Datasheet HTML 64Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 65Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 66Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 67Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 68Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 69Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 70Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 71Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 72Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 68 / 123 page
background image
HT56R66/HT56R666
Rev.1.50
68
2014-04-04
SPI 寄存器
单片机中有三个用于控制 SPI 接口工作的寄存器。分别是 SIMDR 数据寄存器和两个控制寄存
器 SIMCTL0 和 SIMCTL2。注:SIMCTL1 只用于 I
2C 接口。
SIMDR 用于存储发送和接收的数据。这个寄存器由 SPI 和 I
2C 功能所共用。在单片机尚未将数
据写入到 SPI 总线中时,要传输的数据应存在 SIMDR 中。SPI 总线接收到数据之后,单片机就可以
从 SIMDR 数据寄存器中读取。所有通过 SPI 传输或者接收的数据都必须通过 SIMDR 实现。
7
6
5
4
3
2
1
0
Label
SD7
SD6
SD5
SD4
SD3
SD2
SD1
SD0
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
POR
X
X
X
X
X
X
X
X
单片机中也有两个控制 SPI 接口功能的寄存器,SIMCTL0 和 SIMCTL2。应注意的是 SIMCTL2
与 I
2C 接口功能中的的寄存器 SIMAR 同名。SPI 功能不会用到寄存器 SIMCTL1,SIMCTL1 只适用
于 I
2C 中。寄存器 SIMCTL0 用于控制使能/除能功能和设置数据传输的时钟频率。虽然 SIMCTL0
与 SPI 功能关,但是也用于控制外部时钟分频。寄存器 SIMCTL2 用于其它的控制功能如 LSB/MSB
选择,写冲突标志位等。
以下是寄存器 SIMCTL1 每个位的定义:
·
SIMIDLE
SIMIDLE 位是用于选择 SPI 接口功能在 IDLE 模式下是否继续运行。若将该位设置为高,那么 SPI
接口功能将在 IDLE 模式时继续运行。反之,当设置位低时,单片机运行在 IDLE 时停止 SPI 功能。
这个 SPI/I
2C 空闲模式控制位位于寄存器 CLKMOD 中的第四位。
·
SIMEN
SIMEN 是控制 SPI 接口的开关。当 SIMEN 清 0 时,SPI 接口除能,SDI、SDO、SCK 和SCS
____
线将
设置为浮空状态且 SPI 工作电流减小到最小值。当此位为高时 SPI 使能。SIM 配置选项设定该位有
效,使能 SIM 接口。当 SIMEN 位从低到高时,SPI 寄存器将是一个未知状态且由程序初始化。
·
SIM0~SIM2
这三个位可以设置 SIM 功能的工作模式。用于选择 SPI 的主从模式和 SPI 的主机时钟频率及 I
2C 或
SPI 功能。SPI 时钟源可来自于系统时钟也可以选择来自定时/计数器。若选择的是作为 SPI 从机,
则其时钟源从外部主机而得。
SIM0
SIM1
SIM2
SPI 主/从时钟控制和 I
2C 使能
0
0
0
SPI 主机,fSYS/4
0
0
1
SPI 主机,fSYS/16
0
1
0
SPI 主机,fSYS/64
0
1
1
SPI 主机,fSUB
1
0
0
SPI 主机定时/计数器 0 输出/2
1
0
1
SPI 从机
1
1
0
I
2C 模式
1
1
1
未使用
SPI 控制寄存器 – SIMCTL2
寄存器 SIMCTL2 也被用于 I
2C 接口,但另命名为 SIMAR。
·
TRF
TRF 是发送/接收结束标志位,当 SPI 数据发送完成时该位自动置高,但必须由应用程序清零。同


Numéro de pièce similaire - HT56R66_14

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R66 HOLTEK-HT56R66_12 Datasheet
745Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results

Description similaire - HT56R66_14

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67 Datasheet
810Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66 Datasheet
801Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62 Datasheet
720Kb / 108P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64 Datasheet
723Kb / 90P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_14 Datasheet
4Mb / 129P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652_11 Datasheet
318Kb / 45P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652 Datasheet
404Kb / 47P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_12 Datasheet
786Kb / 108P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_13 Datasheet
5Mb / 145P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64_12 Datasheet
674Kb / 90P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com