Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HT48R52A Fiches technique(PDF) 10 Page - Holtek Semiconductor Inc

No de pièce HT48R52A
Description  44-pin QFP / LQFP
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Site Internet  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT48R52A Fiches technique(HTML) 10 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT48R52A_14 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 12Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 13Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 14Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 36 page
background image
HT48R52A
Rev. 1.70
10
2014-04-03
中 断
本单片机提供一个外部中断和内部定时
/计数器中断。中断控制寄存器(INTC;0BH)包含了中断控
制位和中断请求标志,中断控制位用来设置中断允许
/禁止。
一旦有中断子程序被响应,所有其它的中断将被禁止(通过清零
EMI 位)。这种机制能防止中断嵌套。
这时如有其它中断请求发生,这个中断请求的标志会被记录下来。如果在一个中断服务程序中有另一个中
断需要响应的话,可以设置
EMI 位及 INTC 所对应的位来允许中断嵌套服务。如果堆栈已满,该中断请求
将不会被响应。即使相关的中断被允许,也要到堆栈指针发生递减时才会响应。如果需要立即得到中断响
应,必须避免使堆栈饱和。
所有的中断都具有唤醒功能。当一个中断被响应时,会将程序计数器(
PC)压入堆栈,然后转移到中
断服务程序的入口。只有程序计数器的内容能压入堆栈。如果寄存器和状态寄存器的内容会被中断服务程
序改变,从而破坏主程序的预定流程,必须事先将这些数据保存起来。
外部中断是由
——
INT 脚上的下降沿触发的,相关的中断请求位(EIF,INTC.4)会被置位。当中断允许,
堆栈也未满,外部中断触发时,将会产生地址
04H的子程序调用。中断请求标志位(EIF)和EMI位将被清
除,以禁止其他中断的发生。
内部定时
/计数器中断是由定时/计数器溢出触发的,相关的中断请求位(TF;INTC 的第 5 位)会被置位。
当中断允许,堆栈也未满,定时
/计数器中断触发时,将会产生地址 08H 的子程序调用。中断请求标志位
TF)和 EMI 位将被清除,以禁止其他中断的发生。
在执行中断子程序期间,其他的中断响应会被屏蔽,直到执行
RETI 指令,或者 EMI 位和相关的中断
控制位都被置为
1(当堆栈未满时)。若要从中断子程序返回,只要执行 RET 或 RETI 指令即可。RETI 指
令将会自动置位
EMI 来再次允许中断服务,RET 则不会。
如果中断在内部二个连续的
T2 脉冲上升沿间发生,而且中断响应被允许的话,那么在第二个 T2 脉
冲,该中断会被响应。同时发生中断服务请求的情况下,下表中列出了中断服务优先等级。这种优先级也
可以通过
EMI 位的复位来屏蔽。
中断源
优先级
中断
外部中断
1
04H
定时
/计数器中断
2
08H
中断控制寄存器(
INTC)(0BH)由定时/计数器中断请求标志位(TF),外部中断请求标志位(EIF),
定时
/计数器允许位(ETI),外部中断允许位(EEI),和主中断控制允许位(EMI)组成。EMI、EEI 和 ETI
都是用来控制中断的允许
/禁止状态的。这些控制位可以用来屏蔽正在进行中断服务程序时发生的其它中断
请求。一旦中断请求标志位被置位
(TF,EIF), 它们将在 INTC 寄存器中被保留下来,直到相关的中断被
响应或由软件指令来清除。
建议不要在中断子程序中使用
“CALL”指令来调用子程序,因为中断随时可能发生,某些情况下,还需
要立刻给予响应。基于上述情况,如果只剩下一个堆栈,若此时中断不能很好地被控制,而且在这个中断
服务程中又执行了
CALL 子程序调用,则会造成堆栈溢出,而破坏原先的控制序列。
符号
0
EMI
总中断控制位
(1=允许, 0=禁止)
1
EEI
外部中断控制位
(1=允许, 0=禁止)
2
ETI
定时
/计数器中断控制位(1=允许, 0=禁止)
3,6,7
未用,读出为零
4
EIF
外部中断请求标志位
(1=有,0=无)
5
TF
定时
/计数器中断请求标志位(1=有,0=无)
中断控制寄存器—INTC(0BH)


Numéro de pièce similaire - HT48R52A_14

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R52A HOLTEK-HT48R52A_10 Datasheet
252Kb / 35P
   I/O Type 8-Bit OTP MCU with 1616 High Current LED Driver
More results

Description similaire - HT48R52A_14

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R54A HOLTEK-HT48R54A_14 Datasheet
509Kb / 42P
   44-pin QFP/LQFP
logo
List of Unclassifed Man...
PA44QF03-44QF ETC2-PA44QF03-44QF Datasheet
37Kb / 1P
   44 pin QFP socket/44 pin QFP plug
logo
Aries Electronics, Inc.
44-305263-20-P ARIES-44-305263-20-P Datasheet
472Kb / 1P
   44-Pin 0.8mm QFP-to-44-Pin PLCC Adapter
18081 ARIES-18081 Datasheet
572Kb / 1P
   44-Pin 0.8mm QFP-to-44-Pin PLCC Adapter
logo
List of Unclassifed Man...
PA40-44-P64-DZ-QF ETC2-PA40-44-P64-DZ-QF Datasheet
78Kb / 1P
   40 pin DIP socket/44 pin QFP plug
PA40DZ-44QF-34 ETC2-PA40DZ-44QF-34 Datasheet
42Kb / 1P
   40 pin DIP socket/44 pin QFP plug
MACH210 ETC-MACH210 Datasheet
190Kb / 1P
   44 pin QFP socket/28 pin DIP 0.6??plug
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RU67 HOLTEK-HT46RU67_14 Datasheet
2Mb / 68P
   100-pin LQFP
logo
Ironwood Electronics.
CA-QFE44SH-L-Z-T-01 IRONWOOD-CA-QFE44SH-L-Z-T-01 Datasheet
26Kb / 1P
   Carrier Adaptor (CA), QFP 44 position QFP ZIF socket with test points to 44 position QFP surface mount foot (leadless).
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R64 HOLTEK-HT46R64_14 Datasheet
1Mb / 51P
   52/100-pin LQFP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com