Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HT46RU66 Fiches technique(PDF) 12 Page - Holtek Semiconductor Inc

No de pièce HT46RU66
Description  HT46RU66_14
Download  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Site Internet  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46RU66 Fiches technique(HTML) 12 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46RU66_14 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 12Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 13Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 14Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 15Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 16Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 69 page
background image
HT46RU66/HT46CU66
Rev. 1.40
12
2014-06-06
堆栈寄存器 — STACK
堆栈寄存器是特殊的存储器空间,用来保存 Program Counter 的值。HT46xU66 有 16 层堆栈,
堆栈寄存器既不是数据存储器的一部分,也不是程序存储器的一
部分,而且它既不能读出,也不能写入。堆栈的使用是通过堆栈
指针(SP)来实现的,堆栈指针也不能读出或写入。当发生子程序调
用或中断响应时,程序计数器(Program Counter)的值会被压入堆
栈;在子程序调用结束或中断响应结束时(执行指令 RET 或 RETI),
堆栈将原先压入堆栈的内容弹出,重新装入程序计数器中。在系
统复位后,堆栈指针会指向堆栈顶部。
如果堆栈已满,并且发生了不可屏蔽的中断,那么只有中断
请求标志会被记录下来,而中断响应会被抑制,直到堆栈指针(执
行 RET 或 RETI 指令)发生递减,中断才会被响应。这个功能可以
防止堆栈溢出,使得程序员易于使用这种结构。同样,如果堆栈
已满,并且发生了子程序调用,那么堆栈会发生溢出,首先进入
堆栈的内容将会丢失,只有最后的 16 个返回地址会被保留。
数据存储器 — RAM
数据存储器由 620×8 位组成,分为两个功能区间:特殊功能
寄存器(44×8)和通用数据存储器 Bank 0:192×8、Bank 2:192×8、
Bank 3:192×8,数据存储器单元大多数是可读/写的,但有些是只
读的。
特殊功能寄存器包括间接寻址寄存器 0(00H),间接寻址指针
寄存器 0(MP0:01H),间接寻址寄存器 1(02H),间接寻址指针寄
存器 1(MP1:03H),存储器段指针(BP:04H),累加器(ACC:05H),
程序计数器低字节寄存器(PCL:06H),表格指针寄存器(TBLP:
07H),表格指针高字节寄存器(TBHP:1FH)
,表格内容高字节寄
存器(TBLH:08H),RTC 控制寄存器(RTCC:09H),状态寄存器
(STATUS:0AH),中断控制寄存器 0(INTC0:0BH),定时/计数器
0(TMR0H:0CH,TMR0L:0DH),定时/计数器 0 控制寄存器
(TMR0C:0EH),定时/计数器 1(TMR1H:0FH,TMR1L:10H),
定时/计数器 1 控制寄存器(TMR1C:11H),定时/计数器 2(TMR2:
2DH),定时/计数器 2 控制寄存器(TMR2C:2EH)
,中断控制寄
存器 1(INTC1:1EH),多功能控制寄存器(MFIC:2FH),PWM
数据寄存器(PWM0:1AH,PWM1:1BH,PWM2:1CH,PWM3:
1DH),A/D 转换结果低字节寄存器(ADRL:24H),A/D 转换结果
高字节寄存器(ADRH:25H),A/D 控制寄存器(ADCR:26H),A/D
时钟设置寄存器(ACSR:27H),输入/输出寄存器(PA:12H,PB:
14H,PC:16H,PD:18H),输入/输出控制寄存器(PAC:13H,
PBC:15H,PCC:17H,PDC:19H),UART 状态寄存器(USR:
30H),UART 控制寄存器 1(UCR1:31H),UART 控制寄存器 2
(UCR2:32H),UART 发送和接收寄存器(TXR/RXR:33H),
UART 波特率发生器寄存器(BRG:34H)。
其余在 40H 之前的空间保留给系统以后扩展使用,读取这些
地址的返回值为“00H”。而在通用数据寄存器地址从 40H 到
FFH(Bank 0:BP=0、Bank 2:BP=2 或 Bank3:BP=3),用来存储
数据和控制信息。所有的数据存储器单元都能直接执行算术、逻
辑、递增、递减和循环操作。除了一些特殊位外,数据存储器的
每一位都可由“SET[m].i”置位或由“CLR[m].i”复位。而且都可以通
过间接寻址指针(MP0:01H/MP1:03H)进行间接寻址。
Special Purpose
Data Memory
: Unused
Read as "00"
General Purpose
Data Memory
192 Bytes
× 3
(3 Banks: Bank0, Bank2, Bank3)
FFH
40H
Indirect Addressing Register 0
MP0
Indirect Addressing Register 1
MP1
BP
ACC
PCL
TBLP
TBLH
RTCC
STATUS
INTC0
TMR0H
TMR0L
TMR0C
TMR1H
TMR1L
TMR1C
PA
PAC
PB
PBC
PC
PCC
PD
PDC
PWM0
PWM1
PWM2
PWM3
INTC1
TBHP
ADRL
ADRH
ADCR
ACSR
TMR2
TMR2C
MFIC
USR
UCR1
UCR2
TXR/RXR
BRG
00H
01H
02H
03H
04H
05H
06H
07H
08H
09H
0AH
0BH
0CH
0DH
0EH
0FH
10H
11H
12H
13H
14H
15H
16H
17H
18H
19H
1AH
1BH
1CH
1DH
1EH
1FH
20H
21H
22H
23H
24H
25H
26H
27H
28H
29H
2AH
2BH
2CH
2DH
2EH
2FH
30H
31H
32H
33H
34H
35H
3FH
数据存储器


Numéro de pièce similaire - HT46RU66_14

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RU66 HOLTEK-HT46RU66_11 Datasheet
436Kb / 63P
   A/D Type 8-Bit MCU with LCD
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com