Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SC3356-SOT23-3L Fiches technique(PDF) 3 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

No de pièce 2SC3356-SOT23-3L
Description  NPN Transistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  YFWDIODE [DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD]
Site Internet  http://www.yfwdiode.com/
Logo YFWDIODE - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

2SC3356-SOT23-3L Fiches technique(HTML) 3 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

  2SC3356-SOT23-3L Datasheet HTML 1Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 2SC3356-SOT23-3L Datasheet HTML 2Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 2SC3356-SOT23-3L Datasheet HTML 3Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 2SC3356-SOT23-3L Datasheet HTML 4Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Typical Characterisitics
0
2
1
5
4
3
7
6
0.5
1
5
10
50 70
IC-Collector Current-mA
NOISE FIGURE vs.
COLLECTOR CURRENT
VCE = 10 V
f = 1.0 GHz
5
4
3
2
1
0
18
15
12
6
3
0
2
4
6
8
10
VCE-Collector to Emitter Voltage-V
NOISE FIGURE, FORWARD INSERTION
GAIN vs. COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE
f = 1.0 GHz
IC = 20 mA
|S21e|2
NF
50
00
60
70
80
90
100
110
120
130
0.32
0.18
0.34
0.16
0.36
0.14
0.38
0.12
0.40
0.10
0.42
0.08
0.17
0.15
0.13
0.11
0.09
0.07
0.33
0.35
0.37
0.39
0.41
0.43
50
10
6.0
4.0
3.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.3
0.2
0.1
0.2
0.8
0.6
0.4
0.4
REACTANCE COMPONENT
( R––––
ZO
)
EN
T
20
S11e, S22e-FREQUENCY
S21e-FREQUENCY
90°
30°
30°
60°
60°
180°
150°
150°
120°
120°
90°
5
10
15
20
S21e
0.2 GHz
2.0 GHz
90°
30°
30°
60°
60°
180°
150°
150°
120°
120°
90°
0.05 0.1
0.15 0.2 0.25
S12e
0.2 GHz
2.0 GHz
S12e-FREQUENCY
VCE = 10 V
200 MHz Step
CONDITION
VCE = 10 V
IC = 20 mA
CONDITION
VCE = 10 V
IC = 20 mA
CONDITION
0.2 GHz
0.2 GHz
0.2 GHz
2.0 GHz
IC = 20 mA
S22e
S11e
IC = 20 mA
IC = 5 mA
IC = 5 mA
2SC3356
www.yfwdiode.com


Numéro de pièce similaire - 2SC3356-SOT23-3L

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
2SC3356-SOT-23 YFWDIODE-2SC3356-SOT-23 Datasheet
2Mb / 4P
   NPN Transistors
More results

Description similaire - 2SC3356-SOT23-3L

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC3438-HF KEXIN-2SC3438-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
BC817A KEXIN-BC817A_15 Datasheet
518Kb / 1P
   NPN Transistors
2SD2391 KEXIN-2SD2391_15 Datasheet
1,008Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC4617 KEXIN-2SC4617_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC945-HF KEXIN-2SC945-HF_15 Datasheet
870Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC2295-HF KEXIN-2SC2295-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2713-HF KEXIN-2SC2713-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2882-HF KEXIN-2SC2882-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC2982-HF KEXIN-2SC2982-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC3134-HF KEXIN-2SC3134-HF_15 Datasheet
794Kb / 3P
   NPN Transistors
2SC3265-HF KEXIN-2SC3265-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com