Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CS0805MPX7RBBB103 Fiches technique(PDF) 8 Page - YAGEO Corporation |
|
CS0805MPX7RBBB103 Fiches technique(HTML) 8 Page - YAGEO Corporation |
8 / 19 page 8 19 NPO & X7R Soft Termination 16V to 3KV Surface-Mount Ceramic Multilayer Capacitors Product specification www.yageo.com Jan. 26, 2017 V.3 Table 6 NPO / 1808 to 1812 CAPACITANCE RANGE & THICKNESS CAP. 1808 1812 1000V 2000V 3000V 100V 250V 500V 630V 1000V 2000V 3000V 10 pF HC IC IC IC 12 pF HC IC IC IC 15 pF HC IC IC IC 18 pF HC IC IC IC 22 pF HC IC IC IC 27 pF HC IC IC IC 33 pF HA HA HC IC IC IC 39 pF HA HA HC IC IC IC 47 pF HA HA HC IC IC IC 56 pF HA HA HC IC IC IC IC IC IC IC 68 pF HA HA HC IC IC IC IC IC IC IC 82 pF HA HA HC IC IC IC IC IC IC IC 100 pF HA HA HC IC IC IC IC IC IC IC 120 pF HA HA IC IC IC IC IC IC IC 150 pF HA HA IC IC IC IC IC IC IC 180 pF HA HA IC IC IC IC IC IC IC 220 pF HA HA IC IC IC IC IC IC IC 270 pF HA HA IC IC IC IC IC IC 330 pF HA HA IC IC IC IC IC IC 390 pF HA HA IC IC IC IC IC IC 470 pF HA HA IC IC IC IC IC 560 pF HA HA IC IC IC IC IC 680 pF IC IC IC IC IC 820 pF IC IC IC IC IC 1.0 nF IC IC IC IC IC 1.2 nF IC IC IC IC IC 1.5 nF IC IC IC IC IC 1.8 nF IC IC IC 2.2 nF IC IC IC 2.7 nF IC IC IC 3.3 nF IC IC IC 3.9 nF IC IC IC 4.7 nF IC IC IC 5.6 nF IC 6.8 nF IC 8.2 nF IC 10 nF IC 12 nF IC 15 nF IC 18 nF IC 22 nF IC 27 nF 33 nF Tape Width 12 mm NOTE 1. Values in shaded cells indicate thickness class in mm 2. Capacitance value of non E-12 series is on request 3. For product with 2% tolerance, please contact local sales force before ordering |
Numéro de pièce similaire - CS0805MPX7RBBB103 |
|
Description similaire - CS0805MPX7RBBB103 |