Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

NTE100 Fiches technique(PDF) 1 Page - NTE Electronics

No de pièce NTE100
Description  Germanium Complementary Transistors Oscillator, Mixer for AM Radio, Medium Speed Switch
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NTE [NTE Electronics]
Site Internet  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE100 Fiches technique(HTML) 1 Page - NTE Electronics

  NTE100 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE100 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics NTE100 Datasheet HTML 3Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
NTE100 (PNP) & NTE101 (NPN)
Germanium Complementary Transistors
Oscillator, Mixer for AM Radio,
Medium Speed Switch
Absolute Maximum Ratings: (TA = +25°C unless otherwise specified)
Collector–Base Voltage, VCBO
25V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Collector–Emitter Voltage (Note 1), VCEO
NTE100
24V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE101
25V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emitter–Base Voltage, VEBO
NTE100
12V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE101
25V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Collector Current, IC
NTE100
100mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE101
300mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emitter Current (NTE100 Only), IE
100mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total Device Dissipation, PD
150mW
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Derate Above 25
°C
2.5mW/
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating Collector Junction Temperature, TJ
+85
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage Temperature Range, Tstg
–65
° to +100°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note 1. Punch–through voltage.
Electrical Characteristics: (TA = +25°C unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Collector–Base Brteakdown Voltage
NTE100
V(BR)CBO
IE = 0
IC = 20µA
25
V
NTE101
IC = 100µA
25
V
Emitter–Base Breakdown Voltage
NTE100
V(BR)EBO
IC = 0
IE = 20µA
12
V
NTE101
IE = 100µA
25
V
Punch Through Voltage
NTE100
VPT
VEBfl = 1V, Note 2
24
V
NTE101
25
V
Collector Cutoff Current
NTE100
ICBO
IE = 0
VCB = 12V
1
5
µA
VCB = 12V, TA = +80°C
40
90
µA
NTE101
VCB = 25V
3
6
µA
Note 2. VPT is determined by measuring the Emitter–Base floating potential VEBfl. The Collector–
Base Voltage, VCB, is increased until VEBfl = 1V; this value of VCB = (VPT + 1V). Care must
be taken not to exceed maximum Collector–Base Voltage specified under maximum ratings.


Html Pages

1  2  3 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn