Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

CA0508JRX5R0BB121 Fiches technique(PDF) 5 Page - YAGEO Corporation

No de pièce CA0508JRX5R0BB121
Description  SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  YAGEO [YAGEO Corporation]
Site Internet  http://www.yageo.com
Logo YAGEO - YAGEO Corporation

CA0508JRX5R0BB121 Fiches technique(HTML) 5 Page - YAGEO Corporation

  CA0508JRX5R0BB121 Datasheet HTML 1Page - YAGEO Corporation CA0508JRX5R0BB121 Datasheet HTML 2Page - YAGEO Corporation CA0508JRX5R0BB121 Datasheet HTML 3Page - YAGEO Corporation CA0508JRX5R0BB121 Datasheet HTML 4Page - YAGEO Corporation CA0508JRX5R0BB121 Datasheet HTML 5Page - YAGEO Corporation CA0508JRX5R0BB121 Datasheet HTML 6Page - YAGEO Corporation CA0508JRX5R0BB121 Datasheet HTML 7Page - YAGEO Corporation CA0508JRX5R0BB121 Datasheet HTML 8Page - YAGEO Corporation CA0508JRX5R0BB121 Datasheet HTML 9Page - YAGEO Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 17 page
background image
www.yageo.com
Nov. 10, 2015 V.4
Surface-Mount Ceramic Multilayer Capacitors
5
17
Product specification
4C-Array
NP0/X7R/Y5V
16 V to 50 V
CAPACITANCE RANGE & THICKNESS FOR 4C-ARRAY
Table 3 Temperature characteristic material from X7R
CAPACITANCE 0508 (4 x 0402)
0612 (4 x 0603)
16 V
25 V
50 V
16 V
25 V
50 V
100V
1.0 nF
0.6± 0.1
0.6± 0.1
0.6± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
1.2 nF
0.6± 0.1
0.6± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
1.5 nF
0.6± 0.1
0.6± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
1.8 nF
0.6± 0.1
0.6± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
2.2 nF
0.6± 0.1
0.6± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
2.7 nF
0.6± 0.1
0.6± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
3.3 nF
0.6± 0.1
0.6± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
3.9 nF
0.6± 0.1
0.6± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
4.7 nF
0.6± 0.1
0.6± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
5.6 nF
0.6± 0.1
0.6± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
6.8 nF
0.6± 0.1
0.6± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
8.2 nF
0.6± 0.1
0.6± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
10 nF
0.6± 0.1
0.6± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.85± 0.1
12 nF
0.6± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.85± 0.1
15 nF
0.6± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.85± 0.1
18 nF
0.6± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.85± 0.1
22 nF
0.6± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.85± 0.1
27 nF
0.6± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
33 nF
0.6± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
47 nF
0.6± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
56 nF
0.6± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
68 nF
0.6± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
82 nF
0.6± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
100 nF
0.6± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
0.8± 0.1
220 nF
0.8± 0.1
470 nF
0.8± 0.1
NOTE
Values in shaded cells indicate thickness class in mm


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn