Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SB340LS_B0_00001 Fiches technique(PDF) 1 Page - Pan Jit International Inc.

No de pièce SB340LS_B0_00001
Description  LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Site Internet  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

SB340LS_B0_00001 Fiches technique(HTML) 1 Page - Pan Jit International Inc.

  SB340LS_B0_00001 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. SB340LS_B0_00001 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. SB340LS_B0_00001 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. SB340LS_B0_00001 Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
PAGE . 1
May 5,2016-REV.01
SB340LS
LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
VOLTAGE
40 Volt
3 Ampere
CURRENT
MAXIMUM RATINGS(TA=25oC unless otherwise noted)
ELECTRICAL CHARACTERISTICS(TA=25oC unless otherwise noted)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Breakdown voltage
VBR
I R=1mA
40
-
-
V
Instantaneous forward voltage
VF
I F=0.1A
I F=1.5A
I F=3A
TJ=25oC
-
-
-
0.29
0.39
0.44
-
-
0.46
V
I F=0.1A
I F=1.5A
I F=3A
TJ=125oC
-
-
-
0.14
0.28
0.36
-
-
-
V
Reverse current
I R
VR=32V
-
15
-
μA
VR=40V
TJ=25oC
TJ=125oC
-
-
-
15
60
-
μA
mA
FEATURES
• Plastic package has Underwriters Laboratory
Flammability Classification 94V-O utilizing
Flame Retardant Epoxy Molding Compound.
• Low forward voltage drop, low power losses
• High efficiency operation
• Lead free in compliance with EU RoHS 2011/65/EU directive
MECHANICAL DATA
• Case: DO-15 Molded plastic
• Terminals: Axial leads, solderable per MIL-STD-750,Method 2026
• Polarity: Color band denotes cathode end
• Weight: 0.014 ounces, 0.4 grams
PARAMETER
SYMBOL
VALUE
UNIT
Maximum repetitive peak reverse voltage
VRRM
40
V
Maximum rms voltage
VRMS
28
V
Maximum dc blocking voltage
VR
40
V
Maximum average forward rectified current
I F(AV)
3A
Peak forward surge current : 8.3ms single half sine-wave
uperimposed on rated load
I FSM
150
A
Typical thermal resistance (Note 1)
RΘJA
RΘJC
80
38
O C/W
Operating junction temperature range
TJ
-55 to + 150
oC
Storage temperature range
TSTG
-55 to + 150
oC
Note : 1. Mounted on 48cm2 FR-4 PCB.
0.034(0.86)
0.028(0.71)
0.140(3.6)
0.104(2.6)


Numéro de pièce similaire - SB340LS_B0_00001

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Pan Jit International I...
SB340LS PANJIT-SB340LS Datasheet
79Kb / 4P
   LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
More results

Description similaire - SB340LS_B0_00001

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Pan Jit International I...
SB2045LCT PANJIT-SB2045LCT Datasheet
174Kb / 2P
   LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
CBD20120LCT PANJIT-CBD20120LCT Datasheet
52Kb / 2P
   LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
SBM2060VCT PANJIT-SBM2060VCT_16 Datasheet
237Kb / 5P
   LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
SK54BL PANJIT-SK54BL Datasheet
232Kb / 5P
   LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
SB4045LCT PANJIT-SB4045LCT_16 Datasheet
91Kb / 4P
   LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
SB4040LDC-AU PANJIT-SB4040LDC-AU Datasheet
108Kb / 5P
   LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
CBD20150VFCT PANJIT-CBD20150VFCT Datasheet
72Kb / 4P
   LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
SBT20100UCT PANJIT-SBT20100UCT Datasheet
72Kb / 4P
   LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
SK54BLF PANJIT-SK54BLF Datasheet
342Kb / 5P
   LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
SVM1550U PANJIT-SVM1550U Datasheet
180Kb / 5P
   LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Shenzhen Winsemi Microe...
WSC15U50 WINSEMI-WSC15U50 Datasheet
131Kb / 4P
   Low VF Schottky Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com