Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SS1060XFL_R1_00001 Fiches technique(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

No de pièce SS1060XFL_R1_00001
Description  EXTREME LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Site Internet  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

SS1060XFL_R1_00001 Fiches technique(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  SS1060XFL_R1_00001 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. SS1060XFL_R1_00001 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. SS1060XFL_R1_00001 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. SS1060XFL_R1_00001 Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. SS1060XFL_R1_00001 Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
PSS1060XFL
April 7,2016-REV.01
Page 2
Electrical Characteristics (TA=25
o
C unless otherwise noted)
Fig.1 Forward Current Derating Curve
Fig.2 Typical Junction Capacitance
Fig.3 Typical Reverse Characteristics
Fig.4 Typical Forward Characteristics
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNITS
Breakdown voltage
VBR
IR=0.5mA
TJ=25
oC
60
-
-
V
Instantaneous forward
voltage
VF
IF=0.5A
IF=1A
TJ=25
oC
-
-
0.42
0.49
-
0.54
V
IF=0.5A
IF=1A
TJ=125
oC
-
-
0.33
0.45
-
-
V
Reverse current
IR
VR=48V
TJ=25
oC
-
5.5
-
A
VR=60V
TJ=25
oC
TJ=125
oC
-
-
-
4.5
30
-
A
mA


Numéro de pièce similaire - SS1060XFL_R1_00001

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Pan Jit International I...
SS1060XFL-AU PANJIT-SS1060XFL-AU Datasheet
144Kb / 5P
   ULTRA LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
October 9,2018-REV.00
SS1060XFL-AU_R1_000A1 PANJIT-SS1060XFL-AU_R1_000A1 Datasheet
144Kb / 5P
   ULTRA LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
October 9,2018-REV.00
More results

Description similaire - SS1060XFL_R1_00001

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Pan Jit International I...
SVT12150UB PANJIT-SVT12150UB_16 Datasheet
400Kb / 6P
   EXTREME LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SVT15100UB PANJIT-SVT15100UB_16 Datasheet
400Kb / 6P
   EXTREME LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SVT15120U PANJIT-SVT15120U_16 Datasheet
399Kb / 6P
   EXTREME LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SBT40100UDC PANJIT-SBT40100UDC Datasheet
276Kb / 4P
   EXTREME LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SVT2080UA PANJIT-SVT2080UA Datasheet
256Kb / 4P
   EXTREME LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SVT20150U PANJIT-SVT20150U_16 Datasheet
399Kb / 6P
   EXTREME LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SRT5100UF PANJIT-SRT5100UF_16 Datasheet
261Kb / 6P
   EXTREME LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SVM860U PANJIT-SVM860U_16 Datasheet
285Kb / 6P
   EXTREME LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SBT30100UFYT PANJIT-SBT30100UFYT Datasheet
282Kb / 5P
   EXTREME LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SRT880XF PANJIT-SRT880XF_16 Datasheet
364Kb / 6P
   EXTREME LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SVT20120U PANJIT-SVT20120U Datasheet
227Kb / 5P
   EXTREME LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com