Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST72561J9-Auto Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
ST72561J9-Auto Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
4 / 324 page Contents ST72561-Auto 4/324 Doc ID 12370 Rev 8 8.2.2 Output modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 8.2.3 Alternate functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 8.3 I/O port implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 8.4 I/O port register configurations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 8.4.1 Standard ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 8.4.2 Interrupt ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 8.4.3 Pull-up input port (CANTX requirement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 8.5 Low power modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 8.6 Interrupts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 9 Window watchdog (WWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 9.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 9.2 Main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 9.3 Functional description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 9.4 Using halt mode with the WDG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 9.5 How to program the watchdog timeout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 9.6 Low power modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 9.7 Hardware watchdog option . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 9.8 Using halt mode with the WDG (WDGHALT option) . . . . . . . . . . . . . . . . 87 9.9 Interrupts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 9.10 Register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 9.10.1 Control register (WDGCR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 9.10.2 Window Register (WDGWR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 10 Main clock controller with real time clock MCC/RTC . . . . . . . . . . . . . . 89 10.1 Programmable CPU clock prescaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 10.2 Clock-out capability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 10.3 Real time clock timer (RTC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 10.4 Low power modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 10.5 Interrupts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 10.6 Register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 10.6.1 MCC control/status register (MCCSR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 11 PWM auto-reload timer (ART) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 11.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 |
Numéro de pièce similaire - ST72561J9-Auto |
|
Description similaire - ST72561J9-Auto |