Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

BA-0515S2LF Fiches technique(PDF) 4 Page - Bothhand USA, LP.

No de pièce BA-0515S2LF
Description  2 Watt Isolated DC-DC Converter
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  BOTHHAND [Bothhand USA, LP.]
Site Internet  http://www.bothhandusa.com
Logo BOTHHAND - Bothhand USA, LP.

BA-0515S2LF Fiches technique(HTML) 4 Page - Bothhand USA, LP.

  BA-0515S2LF Datasheet HTML 1Page - Bothhand USA, LP. BA-0515S2LF Datasheet HTML 2Page - Bothhand USA, LP. BA-0515S2LF Datasheet HTML 3Page - Bothhand USA, LP. BA-0515S2LF Datasheet HTML 4Page - Bothhand USA, LP. BA-0515S2LF Datasheet HTML 5Page - Bothhand USA, LP. BA-0515S2LF Datasheet HTML 6Page - Bothhand USA, LP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
BA-2 LF - Series
2 Watt Isolated DC-DC Converter
7 . Power Derating Curve
Temperature derating graph
8 . Mechanical Dimension
Single Output SIL Package Style
Pin
1K Vdc - Single
1
-Vin
2
+Vin
3
-Vo
4
+Vo
125
100
50
0
-40
0
50
90 105
140
Printed
Face
3.05
(0.12)
Min
0.25
(0.01)
2.54
(0.10)
0.50
(0.02)
0.50
(0.02)
0.50
(0.02)
11.68
(0.46)
9.65
(0.38)
1.25
(0.05)
6.00
(0.24)
10.50
(0.41)
5.00
(0.20)
8.50
(0.33)
1.68
1.86
6.50
(0.38)
BA-0505S2 LF
Pb
Units:mm(inch)
Tolerance:xx±0.25(±0.01)
Bothhand USA
http://www.bothhandusa.com
sales@bothhandusa.com


Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn