Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LD39015M15R Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
LD39015M15R Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
4 / 16 page Pin configuration LD39015 4/16 DocID14003 Rev 4 2 Pin configuration Figure 2. Pin connection (top view) SOT23-5L SOT666 Table 2. Pin description Pin n° Symbol Function SOT666 SOT23-5L 1 3 EN Enable pin logic input: low = shutdown, high = active 2 2 GND Common ground 3 1 IN LDO input voltage 4 5 OUT Output voltage 5 4 NC Not connected 6 NC Not connected |
Numéro de pièce similaire - LD39015M15R |
|
Description similaire - LD39015M15R |