Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LS-A676-P2S1-1-Z Fiches technique(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LS-A676-P2S1-1-Z
Description  SIDELED
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-A676-P2S1-1-Z Fiches technique(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  LS-A676-P2S1-1-Z Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS-A676-P2S1-1-Z Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS-A676-P2S1-1-Z Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-A676-P2S1-1-Z Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-A676-P2S1-1-Z Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-A676-P2S1-1-Z Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-A676-P2S1-1-Z Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-A676-P2S1-1-Z Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-A676-P2S1-1-Z Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 19 page
background image
Version 1.1
LS A676
2013-08-30
3
Maximum Ratings
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operating temperature range
Betriebstemperatur
Top
-40 ... 100
°C
Storage temperature range
Lagertemperatur
Tstg
-40 ... 100
°C
Junction temperature
Sperrschichttemperatur
Tj
125
°C
Forward current
Durchlassstrom
(TS = 25 °C)
IF
30
mA
Surge current
Stoßstrom
(t <= 10 μs; D = 0.005; TS = 25 °C)
IFM
1000
mA
Reverse voltage 2)page 18
Sperrspannung 2) Seite 18
(TS = 25 °C)
VR
12
V
ESD withstand voltage
ESD Festigkeit
(acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM)
VESD
up to 2
kV


Numéro de pièce similaire - LS-A676-P2S1-1-Z

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
LS-A676 OSRAM-LS-A676 Datasheet
194Kb / 14P
   white SMT package
More results

Description similaire - LS-A676-P2S1-1-Z

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH-325 OSRAM-SFH-325 Datasheet
401Kb / 15P
   SIDELED
LY-A67K-K2M1-26-Z OSRAM-LY-A67K-K2M1-26-Z Datasheet
472Kb / 19P
   SIDELED
LTA673 OSRAM-LTA673 Datasheet
588Kb / 21P
   SIDELED
LTA67C OSRAM-LTA67C Datasheet
582Kb / 21P
   SIDELED
SFH-325-FA OSRAM-SFH-325-FA Datasheet
396Kb / 14P
   SIDELED
LAA67F OSRAM-LAA67F Datasheet
494Kb / 21P
   SIDELED
LT-A67C-S2U1-35-Z OSRAM-LT-A67C-S2U1-35-Z Datasheet
446Kb / 19P
   SIDELED
LG-A67K-H2K1-24-Z OSRAM-LG-A67K-H2K1-24-Z Datasheet
469Kb / 19P
   SIDELED
logo
Siemens Semiconductor G...
LSA670 SIEMENS-LSA670 Datasheet
61Kb / 8P
   SIDELED
logo
OSRAM GmbH
LR-A67F-U2AB-1-Z OSRAM-LR-A67F-U2AB-1-Z Datasheet
482Kb / 20P
   SIDELED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com