Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LS-A67K-K1L2-1-Z Fiches technique(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LS-A67K-K1L2-1-Z
Description  SIDELED
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-A67K-K1L2-1-Z Fiches technique(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LS-A67K-K1L2-1-Z Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-A67K-K1L2-1-Z Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-A67K-K1L2-1-Z Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-A67K-K1L2-1-Z Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LS-A67K-K1L2-1-Z Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LS-A67K-K1L2-1-Z Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LS-A67K-K1L2-1-Z Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LS-A67K-K1L2-1-Z Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LS-A67K-K1L2-1-Z Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 19 page
background image
2014-01-08
10
Version 1.3
LS A67K
Package Outline 8) page18
Maßzeichnung 8) Seite 18
Approximate Weight:
67 mg
Gewicht:
67 mg
Mark:
bevelled edge (Cathode)
Markierung:
abgeschrägte Ecke (Kathode)
Corrosion robustness:
Test conditions: 40 °C / 90 % rh / 15 ppm H2S / 336 h
= Stricter than IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 % rh
/ 10 ppm H2S / 21 days]
= Regarding relevant gas (H2S) stricter than EN
60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200 ppb
SO2, 200 ppb NO2,10 ppb Cl2 / 21 days]
Korrosionsfestigkeit:
Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H2S / 336 h
= Besser als IEC 60068-2-43 (H2S) [25°C / 75 % rh /
10 ppm H2S / 21 Tage]
= Bezogen auf das Gas (H2S) besser als EN
60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb
SO2, 200ppb NO2,10ppb Cl2 / 21 Tage]
GPLY6880
(R1)
Cathode marking
Cathode
Anode
(2.4 (0.094))
0.9 (0.035)
1.1 (0.043)
spacing
2.54 (0.100)
(2.85 (0.112))
(1.4 (0.055))
3.8 (0.150)
4.2 (0.165)
A
C


Numéro de pièce similaire - LS-A67K-K1L2-1-Z

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
LS-A67K OSRAM-LS-A67K Datasheet
470Kb / 19P
   white SMT package, colorless clear resin
More results

Description similaire - LS-A67K-K1L2-1-Z

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH-325 OSRAM-SFH-325 Datasheet
401Kb / 15P
   SIDELED
LY-A67K-K2M1-26-Z OSRAM-LY-A67K-K2M1-26-Z Datasheet
472Kb / 19P
   SIDELED
LS-A676-P2S1-1-Z OSRAM-LS-A676-P2S1-1-Z Datasheet
448Kb / 19P
   SIDELED
LTA673 OSRAM-LTA673 Datasheet
588Kb / 21P
   SIDELED
LTA67C OSRAM-LTA67C Datasheet
582Kb / 21P
   SIDELED
SFH-325-FA OSRAM-SFH-325-FA Datasheet
396Kb / 14P
   SIDELED
LAA67F OSRAM-LAA67F Datasheet
494Kb / 21P
   SIDELED
LT-A67C-S2U1-35-Z OSRAM-LT-A67C-S2U1-35-Z Datasheet
446Kb / 19P
   SIDELED
LG-A67K-H2K1-24-Z OSRAM-LG-A67K-H2K1-24-Z Datasheet
469Kb / 19P
   SIDELED
logo
Siemens Semiconductor G...
LSA670 SIEMENS-LSA670 Datasheet
61Kb / 8P
   SIDELED
logo
OSRAM GmbH
LR-A67F-U2AB-1-Z OSRAM-LR-A67F-U2AB-1-Z Datasheet
482Kb / 20P
   SIDELED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com