Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI5482DU Fiches technique(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI5482DU
Description  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI5482DU Fiches technique(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI5482DU Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI5482DU Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI5482DU Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI5482DU Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI5482DU Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI5482DU Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI5482DU Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
Document Number: 73594
S-81448-Rev. B, 23-Jun-08
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si5482DU
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage
Gate Charge
0
8
16
24
32
40
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
VGS = 10 thru 3 V
VGS = 2 V
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
0
8
16
24
32
40
ID - Drain Current (A)
VGS = 10 V
VGS = 4.5 V
0.010
0.012
0.014
0.016
0.018
0
2
4
6
8
10
0
5
10
15
20
25
30
35
Qg - Total Gate Charge (nC)
VDS = 15 V
VDS = 24 V
ID = 11.1 A
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
4
8
12
16
20
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
TC = 25 °C
TC = 125 °C
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TC = - 55 °C
Crss
0
500
1000
1500
2000
2500
0
5
10
15
20
25
30
Coss
Ciss
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
TJ - Junction Temperature (°C)


Numéro de pièce similaire - SI5482DU

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI5480DU VISHAY-SI5480DU Datasheet
122Kb / 7P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Jun-08
SI5481DU VISHAY-SI5481DU Datasheet
112Kb / 7P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 23-Jun-08
SI5481DU-T1-GE3 VISHAY-SI5481DU-T1-GE3 Datasheet
112Kb / 7P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 23-Jun-08
SI5484DU VISHAY-SI5484DU Datasheet
128Kb / 7P
   N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Jun-08
logo
Vaishali Semiconductor
SI5484DU-RC VAISH-SI5484DU-RC Datasheet
203Kb / 3P
   R-C Thermal Model Parameters
More results

Description similaire - SI5482DU

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com