Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BAS20H Fiches technique(PDF) 3 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited |
|
BAS20H Fiches technique(HTML) 3 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited |
3 / 3 page Production specification High Voltage Switching Diodes BAS20H B030 www.gmicroelec.com Rev.A 3 PACKAGE OUTLINE Plastic surface mounted package SOD-323 SOLDERING FOOTPRINT Unit :mm PACKAGE INFORMATION Device Package Shipping BAS20H SOD-323 3000/Tape&Reel SOD-323 Dim Min Max A 1.60 1.80 B 1.20 1.40 C 0.9 Max D 0.30 Typical E 0.22 0.42 H 0.02 0.1 J 0.1 Typical K 2.55 2.75 All Dimensions in mm 1.60 0.63 0.83 2.85 D A K C B H J E |
Numéro de pièce similaire - BAS20H |
|
Description similaire - BAS20H |