Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TSA12U Fiches technique(PDF) 5 Page - StarHope

No de pièce TSA12U
Description  TSA(240W) Series
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SPSEMI [StarHope]
Site Internet  http://www.spsemi.cn
Logo SPSEMI - StarHope

TSA12U Fiches technique(HTML) 5 Page - StarHope

  TSA12U Datasheet HTML 1Page - StarHope TSA12U Datasheet HTML 2Page - StarHope TSA12U Datasheet HTML 3Page - StarHope TSA12U Datasheet HTML 4Page - StarHope TSA12U Datasheet HTML 5Page - StarHope  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
SPSEMI
TSA(240W) Series
Packing Options And Reel Specification-SOD-123FL
0.157
(4.0)
0.31
(8.0)
0.157
(4.0)
0.33
(8.5)
Symbol
Ea Per Reel
REEL DIA
(mm)
Industry Standard
TSA***
3000
178
EIA RS-481
7.0(178)
www.spsemi.cn
Page 5 of 5
REV 2017 02 07
..
.


Numéro de pièce similaire - TSA12U

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
TSA12 ETC1-TSA12 Datasheet
534Kb / 4P
   EURO TERMINAL BLOCKS
logo
STMicroelectronics
TSA1201 STMICROELECTRONICS-TSA1201 Datasheet
220Kb / 20P
   12-BIT, 50MSPS, 150mW A/D CONVERTER
TSA1201IF STMICROELECTRONICS-TSA1201IF Datasheet
220Kb / 20P
   12-BIT, 50MSPS, 150mW A/D CONVERTER
TSA1201IFT STMICROELECTRONICS-TSA1201IFT Datasheet
220Kb / 20P
   12-BIT, 50MSPS, 150mW A/D CONVERTER
TSA1203 STMICROELECTRONICS-TSA1203 Datasheet
488Kb / 20P
   DUAL-CHANNEL, 12-BIT, 40MSPS, 230mW A/D CONVERTER
More results

Description similaire - TSA12U

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
MicroPower Direct, LLC
MDR-240S MPD-MDR-240S Datasheet
557Kb / 2P
   240W Output Power
logo
ETA-USA
AOJS240 ETA-USA-AOJS240 Datasheet
1Mb / 5P
   240W AC/DC
logo
MORNSUN Science& Techno...
LI240-10B24 MORNSUN-LI240-10B24_15 Datasheet
234Kb / 4P
   240W, AC/DC converter
logo
Arch Electronics Corp.
AQF360E_SERIES ARCH-AQF360E_SERIES Datasheet
351Kb / 6P
   240W Convection without FAN
logo
ETA-USA
AOLL1-240 ETA-USA-AOLL1-240 Datasheet
1Mb / 4P
   240W Exterior LED Driver
logo
TDK Electronics
CME150-24 TDK-CME150-24 Datasheet
654Kb / 9P
   Single Output 150W - 240W
logo
Inventronics Inc.
EUD-240SXXXDT INVENTRONICS-EUD-240SXXXDT Datasheet
1Mb / 15P
   240W Programmable IP67 Driver
Rev. G
EUD-240SXXXDTA INVENTRONICS-EUD-240SXXXDTA Datasheet
738Kb / 14P
   240W Programmable IP67 Driver
Rev. D
EUD-240SXXXDVA INVENTRONICS-EUD-240SXXXDVA Datasheet
848Kb / 13P
   240W Programmable IP67 Driver
Rev.D
EUD-240SXXXDV INVENTRONICS-EUD-240SXXXDV Datasheet
1Mb / 13P
   240W Programmable IP67 Driver
Rev. F
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com