Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SS38 Fiches technique(PDF) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

No de pièce SS38
Description  SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
Site Internet  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

SS38 Fiches technique(HTML) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

  SS38 Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited SS38 Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited SS38 Datasheet HTML 3Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Production specification
SURFACE MOUNT SCHOTTKY
BARRIER RECTIFIERS
SS32--SS310
Document Number: SMC401AA
www.gmicroelec.com
2
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS
SOLDERING FOOTPRINT
Unit :mm
PACKAGE
INFORMATION
Device
Package
Shipping
SS32--SS310
DO-214AB(SMC)
3000/Tape&Reel
DO-214AB(SMC)
Dim
Min
Max
A
6.70
7.10
B
5.70
6.10
C
2.10
2.40
D
7.55
8.05
E
0.15
0.35
F
1.00
1.60
G
0.20MAX
H
2.15
2.45
I
2.85
3.15
All Dimensions in mm
A
D
F


Numéro de pièce similaire - SS38

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
SS38 FAIRCHILD-SS38 Datasheet
82Kb / 4P
   3.0 Ampere Schottky Barrier Rectifiers
logo
Shanghai Yint Electroni...
SS38 YINT-SS38 Datasheet
453Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
SS38 YFWDIODE-SS38 Datasheet
529Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
logo
Frontier Electronics.
SS38 FRONTIER-SS38 Datasheet
124Kb / 2P
   3A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
SS38 DAESAN-SS38 Datasheet
284Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

Description similaire - SS38

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
EIC discrete Semiconduc...
SK12 EIC-SK12 Datasheet
29Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SK32S EIC-SK32S Datasheet
12Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SKO2 EIC-SKO2 Datasheet
29Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
SD320YS PANJIT-SD320YS_09 Datasheet
89Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SD820T PANJIT-SD820T_09 Datasheet
47Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Weitron Technology
B120L WEITRON-B120L Datasheet
100Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Vishay Siliconix
MSS1P2L VISHAY-MSS1P2L_11 Datasheet
91Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 19-Apr-11
MSS1P3 VISHAY-MSS1P3_11 Datasheet
93Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 19-Apr-11
MSS2P2 VISHAY-MSS2P2_11 Datasheet
93Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 19-Apr-11
logo
Weitron Technology
B520B WEITRON-B520B_09 Datasheet
603Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Vishay Siliconix
MSS1P5 VISHAY-MSS1P5 Datasheet
107Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 04-Aug-08
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com