Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

OM7764ASC Fiches technique(PDF) 5 Page - International Rectifier

No de pièce OM7764ASC
Description  Ultra Low Dropout, 3.0A Adjustable Positive Linear Regulator 5962 - 0323801MYA Thru-Hole (MO-078AA)
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

OM7764ASC Fiches technique(HTML) 5 Page - International Rectifier

  OM7764ASC Datasheet HTML 1Page - International Rectifier OM7764ASC Datasheet HTML 2Page - International Rectifier OM7764ASC Datasheet HTML 3Page - International Rectifier OM7764ASC Datasheet HTML 4Page - International Rectifier OM7764ASC Datasheet HTML 5Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
www.irf.com
5
OM7764ASC
WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, Tel: (310) 252-7105
IR LEOMINSTER: 205 Crawford St., Leominster, Massachusetts 01453, Tel: (978) 534-5776
Data and specifications subject to change without notice.
08/03
Case Outline and Dimensions
MO-078AA
1 2 3 4 5
Pin Assignment
Pin #
Pin Description
1
SHUTDOWN
2
INPUT
3
GROUND
4OUTPUT
5
ADJUST
Part Numbering Nomenclature
OM
7764A
S
C
X
Omnirel
Device
S=Isolated
Package
Screening


Html Pages

1  2  3  4  5 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn