Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
E-1048-8I4-C3D4V0-4U3-5A Fiches technique(PDF) 4 Page - ETAL Group |
|
E-1048-8I4-C3D4V0-4U3-5A Fiches technique(HTML) 4 Page - ETAL Group |
4 / 6 page www.e-t-a.de Smart Power Relay E-1048-8I... 1646 4 5 Typical time/current characteristics (TA = 25 °C) 1 2 1000 I (A) 0 Version 1: 1 A, 2 A, 3 A, 5 A, 7.5 A and 10 A (standard 200 ms) Version 2: 15 A and 20 A (standard 200 ms) 1000 1 2 100 10 1 0.1 0 current limitationn (typ. 75 A) ... times rated current I N typ. 1.3 x I N I (A) typ. 1.3 x I N (typ. 350 A) 100 10 1 0.1 current limitation ... times rated current I N |
Numéro de pièce similaire - E-1048-8I4-C3D4V0-4U3-5A |
|
Description similaire - E-1048-8I4-C3D4V0-4U3-5A |