Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STK426-530 Fiches technique(PDF) 4 Page - Sanyo Semicon Device

No de pièce STK426-530
Description  2 CHANNEL HIGH EFFICIENCY AF POWER AMPLIFIER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

STK426-530 Fiches technique(HTML) 4 Page - Sanyo Semicon Device

  STK426-530 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device STK426-530 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device STK426-530 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device STK426-530 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image


Numéro de pièce similaire - STK426-530

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanyo Semicon Device
STK4200MK2 SANYO-STK4200MK2 Datasheet
235Kb / 4P
   2ch./1packge, - Power Supply 6W/ch. ~ 100W/ch. THD=0.4%
STK4200MK5 SANYO-STK4200MK5 Datasheet
230Kb / 4P
   2ch./1packge, - Power Supply 6W/ch. ~ 100W/ch. THD=0.08%?
STK4201 SANYO-STK4201 Datasheet
150Kb / 2P
   2ch./1packge, - Power Supply Built-in Muting Circuit 25W/ch. ~ 70W/ch. THD=0.02%???
STK4201 SANYO-STK4201 Datasheet
284Kb / 7P
   2ch AF Power Amplifier (Split Power Supply) (60W 60W min, THD = 0.4%)?
STK4201II SANYO-STK4201II Datasheet
284Kb / 7P
   2ch AF Power Amplifier (Split Power Supply) (60W 60W min, THD = 0.4%)?
More results

Description similaire - STK426-530

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanyo Semicon Device
STK417-090 SANYO-STK417-090 Datasheet
140Kb / 3P
   2 CHANNEL HIGH EFFICIENCY AF POWER AMPLIFIER
LA4508 SANYO-LA4508 Datasheet
219Kb / 7P
   8.5W 2-Channel AF Power Amplifier
LA4635B SANYO-LA4635B Datasheet
25Kb / 3P
   2-Channel BTL AF Power Amplifier
LA4445 SANYO-LA4445 Datasheet
211Kb / 7P
   5.5W 2-Channel AF Power Amplifier
LA4500 SANYO-LA4500 Datasheet
629Kb / 12P
   5.3W 2-Channel AF Power Amplifier
logo
ON Semiconductor
LA4631VC ONSEMI-LA4631VC Datasheet
307Kb / 7P
   2-Channel SE AF Power Amplifier
May, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
LA4905 SANYO-LA4905 Datasheet
549Kb / 10P
   17-W, 2-Channel BTL AF High-Efficiency Power Amplifier for Car Stereo Systems
LA4906 SANYO-LA4906 Datasheet
362Kb / 10P
   17-W, 2-Channel BTL AF High-Efficiency Power Amplifier for Car Audio Systems
STK441 SANYO-STK441 Datasheet
152Kb / 4P
   20W MIN 2 CHANNEL AF POWER AMPLIFIER
LA4182 SANYO-LA4182 Datasheet
342Kb / 9P
   2.3 W 2-Channel AF Power Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com