Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SCR512P5 Fiches technique(PDF) 1 Page - Rohm

No de pièce 2SCR512P5
Description  Midium Power Transistors (30V / 2V)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SCR512P5 Fiches technique(HTML) 1 Page - Rohm

  2SCR512P5 Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SCR512P5 Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SCR512P5 Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SCR512P5 Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SCR512P5 Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SCR512P5 Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SCR512P5 Datasheet HTML 7Page - Rohm 2SCR512P5 Datasheet HTML 8Page - Rohm 2SCR512P5 Datasheet HTML 9Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
2SCR512P5
Midium Power Transistors (30V / 2V)
Datasheet
l
lOutline
Parameter
Value
  SOT-89
 
  SC-62
 
VCEO
30V
 
 
IC
2A
 
 
MPT3
 
l
lFeatures
l
lInner circuit
1)Low saturation voltage, typically
 VCE(sat)=0.4V(Max.)
 (IC/IB=700mA/35mA)
2)High speed switching
l
lApplication
LOW FREQUENCY AMPLIFIER, HIGH SPEED SWITCHING
l
lPackaging specifications
Part No.
Package
Package
size
Taping
code
Reel size
(mm)
Tape width
(mm)
Basic
ordering
unit.(pcs)
Marking
2SCR512P5
SOT-89
(MPT3)
4540
T100
180
12
1000
NB
                                                                                         
www.rohm.com
© 2016 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
1/6
20150730 - Rev.001


Numéro de pièce similaire - 2SCR512P5

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
2SCR512P ROHM-2SCR512P Datasheet
243Kb / 5P
   Midium Power Transistors (30V / 2A)
2SCR512PFRA ROHM-2SCR512PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (30V / 2A)
2SCR512P ROHM-2SCR512P_09 Datasheet
243Kb / 5P
   Midium Power Transistors (30V / 2A)
More results

Description similaire - 2SCR512P5

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
2SCR542P ROHM-2SCR542P_09 Datasheet
243Kb / 5P
   Midium Power Transistors (30V / 5A)
2SCR293P ROHM-2SCR293P Datasheet
486Kb / 6P
   Midium Power Transistors (30V / 1A)
2SAR552P ROHM-2SAR552P_09 Datasheet
242Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-30V / -3A)
MP6T11 ROHM-MP6T11 Datasheet
461Kb / 6P
   Midium Power Transistors (-30V / -1A)
QS5Y1 ROHM-QS5Y1 Datasheet
1Mb / 8P
   Midium Power Transistors (30V / 3A)
2SCR512P ROHM-2SCR512P_09 Datasheet
243Kb / 5P
   Midium Power Transistors (30V / 2A)
2SCR542D ROHM-2SCR542D Datasheet
498Kb / 6P
   Midium Power Transistors (30V / 5A)
2SAR542P ROHM-2SAR542P_09 Datasheet
243Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-30V / -5A)
2SAR542D ROHM-2SAR542D Datasheet
599Kb / 6P
   Midium Power Transistors (-30V/-5A)
MP6X11 ROHM-MP6X11 Datasheet
1Mb / 6P
   Midium Power Transistors (30V / 1A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com