Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

DS_S1T8515A01 Datasheet(Fiches technique) 2 Page - Samsung semiconductor

Numéro de pièce DS_S1T8515A01
Description  FM IF RECEIVER FOR FLEX PAGER
Télécharger  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Site Internet  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo 

DS_S1T8515A01 Datasheet(HTML) 2 Page - Samsung semiconductor

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
S1T8515A
FM IF RECEIVER FOR FLEX PAGER
2
BLOCK DIAGRAM
PIN CONFIGURATION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
X-tal
Osc.
2nd
MIX
1.0V Regulator
Alarm
Limiting IF
Amplifier
FSK
Comparator
Quick
Charge
Quad
Detector
Bit-rate Filter
OSCI
OSCO
MO
Vcc
LI
LD
FSKR1
QD
C1
C2
C3
FIL VAR
MI
GND
REGO REGC
AO
FSKO1 FSKO2
BSC
QC1
QC2 FSKR2
RSSI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
MI
GND
REGO
REGC
AO
FSKO1
FSKO2
BSC
QC1
QC2
FSKR2
RSSI
OSCI
OSCO
MO
Vcc
LI
LD
FSKR1
QD
C1
C2
C3
FIL VAR
S1T8515A


Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Datasheet Download




Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn