Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

AP1115 Fiches technique(PDF) 6 Page - Anachip Corp

No de pièce AP1115
Description  0.6A Low Dropout Positive Adjustable or Fixed-Mode Regulator
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ANACHIP [Anachip Corp]
Site Internet  
Logo ANACHIP - Anachip Corp

AP1115 Fiches technique(HTML) 6 Page - Anachip Corp

  AP1115 Datasheet HTML 1Page - Anachip Corp AP1115 Datasheet HTML 2Page - Anachip Corp AP1115 Datasheet HTML 3Page - Anachip Corp AP1115 Datasheet HTML 4Page - Anachip Corp AP1115 Datasheet HTML 5Page - Anachip Corp AP1115 Datasheet HTML 6Page - Anachip Corp AP1115 Datasheet HTML 7Page - Anachip Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
AP1115
0.6A Low Dropout Positive Adjustable or Fixed-Mode Regulator
Anachip Corp.
www.anachip.com.tw
Rev.1.1 Aug.18, 2004
6/7
Package Information
(1) Package Type: SOT89-3L
D1
e1
e
D
b1
bb
80(2x)
1.7
c
0.4
0.9
50(2x)
Land Pattern Recommendation (Unit: mm)
1.5
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
Symbol
Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
A
1.40
1.50
1.60
0.055
0.059
0.063
b
0.36
0.42
0.48
0.014
0.016
0.018
b1
0.41
0.47
0.53
0.016
0.043
0.051
C
0.35
0.39
0.43
0.014
0.015
0.017
D
4.40
4.50
4.60
0.173
0.177
0.181
D1
1.40
1.60
1.75
0.055
0.062
0.069
e
2.90
3.00
3.10
0.114
0.118
0.122
e1
1.45
1.50
1.55
0.057
0.059
0.061
E
2.35
2.48
2.60
0.093
0.098
0.102
HE
3.94
-
4.25
0.155
-
0.167
L
0.80
-
1.20
0.031
-
0.047


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7 


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn