Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AMES30-MAZ Fiches technique(PDF) 3 Page - AIMTEC

No de pièce AMES30-MAZ
Description  Screw terminals on input/output
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AIMTEC [AIMTEC]
Site Internet  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AMES30-MAZ Fiches technique(HTML) 3 Page - AIMTEC

  AMES30-MAZ_16 Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AMES30-MAZ_16 Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AMES30-MAZ_16 Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AMES30-MAZ_16 Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AMES30-MAZ_16 Datasheet HTML 5Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Series AMES30-MAZ
30 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 052e R7.Q
3 of 5
North America only
Pin Out Specifications
Pin
Single
Dual
1
AC Input (L)
AC Input (L)
2
AC Input (N)
AC Input (N)
3
+V Output
+V Output
4
-V Output
Common
5
N.C.
Common
6
N.C.
-V Output
Dimensions


Numéro de pièce similaire - AMES30-MAZ_16

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AIMTEC
AMES30-MAZ-1 AIMTEC-AMES30-MAZ-1_16 Datasheet
516Kb / 5P
   30 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AMES30-MAZ AIMTEC-AMES30-MAZ_12 Datasheet
236Kb / 4P
   30 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
AMES30-MAZ AIMTEC-AMES30-MAZ_13 Datasheet
458Kb / 4P
   30 Watt | AC-DC / DC-DC Converter
More results

Description similaire - AMES30-MAZ_16

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AIMTEC
AMES15-MAZ AIMTEC-AMES15-MAZ_16 Datasheet
543Kb / 5P
   Screw Terminals on Input & Output
AMES15-MAZ-1 AIMTEC-AMES15-MAZ-1_16 Datasheet
543Kb / 5P
   Screw Terminals on Input & Output
logo
United Chemi-Con, Inc.
E32D6R3HPN393MA41M CHEMI-CON-E32D6R3HPN393MA41M Datasheet
145Kb / 12P
   Screw Terminals
E36L351HPN222MCA5M CHEMI-CON-E36L351HPN222MCA5M Datasheet
126Kb / 9P
   Screw Terminals
logo
List of Unclassifed Man...
1259 ETC2-1259 Datasheet
584Kb / 2P
   SCREW TERMINALS
logo
United Chemi-Con, Inc.
E32F351HPN222MCA5M CHEMI-CON-E32F351HPN222MCA5M Datasheet
128Kb / 9P
   Screw Terminals
logo
P-tec Corporation
PT322435-TLMWD-E25C P-TEC-PT322435-TLMWD-E25C Datasheet
2Mb / 30P
   Input / Output Terminals Pin Assignment
logo
United Chemi-Con, Inc.
E36D6R3HPN393MA41M CHEMI-CON-E36D6R3HPN393MA41M Datasheet
151Kb / 13P
   Screw Terminals
E36F351HPN222MCA5M CHEMI-CON-E36F351HPN222MCA5M Datasheet
123Kb / 9P
   Screw Terminals
ETOR351CTN182ME54M CHEMI-CON-ETOR351CTN182ME54M Datasheet
148Kb / 7P
   Screw Terminals
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com