Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X Fiches technique(PDF) 11 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X
Description  Automotive Interior Lighting
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X Fiches technique(HTML) 11 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 26 page
background image
Version 1.0
LCW MVSG.EC
2014-02-21
11
Group Name on Label
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Example: BX-4L-44
Beispiel: BX-4L-44
Brightness
Helligkeit
Chromaticity Coordinate
Farbort
Forward Voltage
Durchlassspannung
BX
4L
44
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.


Numéro de pièce similaire - LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
LCWMVSG.EC OSRAM-LCWMVSG.EC Datasheet
1Mb / 26P
   Small size high-flux LED for slim designs
More results

Description similaire - LCWMVSG.EC-AZBZ-4U9X

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
LWG6SP-EAFA-JKQL-1 OSRAM-LWG6SP-EAFA-JKQL-1 Datasheet
678Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
LWM673 OSRAM-LWM673 Datasheet
648Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
KODELPS1.22 OSRAM-KODELPS1.22 Datasheet
696Kb / 22P
   Automotive Interior Lighting
LGT671 OSRAM-LGT671 Datasheet
439Kb / 19P
   Automotive Interior Lighting
LCBM67S-N2R1-4R6T OSRAM-LCBM67S-N2R1-4R6T Datasheet
603Kb / 22P
   Automotive Interior Lighting
LWG6CP-EAFA-JKQL-1 OSRAM-LWG6CP-EAFA-JKQL-1 Datasheet
673Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
LWT6SC OSRAM-LWT6SC Datasheet
793Kb / 23P
   Automotive Interior Lighting
LTTTSD OSRAM-LTTTSD Datasheet
737Kb / 22P
   Automotive Interior Lighting
LSG6SP-CADB-1-1 OSRAM-LSG6SP-CADB-1-1 Datasheet
610Kb / 21P
   Automotive Interior Lighting
LYT670 OSRAM-LYT670 Datasheet
443Kb / 19P
   Automotive Interior Lighting
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com