Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF7805PBF-1 Fiches technique(PDF) 4 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce IRF7805PBF-1
Description  HEXFET짰 Chip-Set for DC-DC Converters
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

IRF7805PBF-1 Fiches technique(HTML) 4 Page - Infineon Technologies AG

  IRF7805PBF-1 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG IRF7805PBF-1 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG IRF7805PBF-1 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG IRF7805PBF-1 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG IRF7805PBF-1 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG IRF7805PBF-1 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
 
IRF7805TRPbF-1
4
2016-08-23
 
SO-8 Part Marking Information
SO-8 Package Outline (Dimensions are shown in millimeters (inches)
e1
D
E
y
b
A
A1
H
K
L
.189
.1497
.013
.050 BASIC
.0532
.0040
.2284
.0099
.016
.1968
.1574
.020
.0688
.0098
.2440
.0196
.050
4.80
3.80
0.33
1.35
0.10
5.80
0.25
0.40
1.27 BASIC
5.00
4.00
0.51
1.75
0.25
6.20
0.50
1.27
MIN
MAX
MILLIMETERS
IN C H ES
MIN
MAX
DIM
e
c
.0075
.0098
0.19
0.25
.025 BASIC
0.635 BASIC
87
5
65
D
B
E
A
e
6X
H
0.25 [ .010]
A
6
7
K x 45°
8X L
8X c
y
0.25 [ .010]
C AB
e1
A
A1
8X b
C
0.10 [ .004]
4
3
12
F OOT P R I N T
8 X 0 . 72 [ . 02 8]
6. 4 6 [ . 255]
3 X 1. 27 [ . 05 0]
4 . OU T L I N E C ON F OR M S T O J E D E C OU T L I N E M S - 0 1 2 A A .
N O T ES:
1. D I M E N S I O N I N G & T O L E R A N C I N G P E R A S M E Y 14. 5M - 1994.
2 . C O NT R O L L I NG DI M E NS I O N: M I L L I M E T E R
3 . D I M E NS I O NS A R E S HO W N I N M I L L I M E T E R S [ I NC HE S ] .
5
D I M EN SI O N D O ES N O T I N C L U D E M O L D PR O T R U SI O N S.
6
D I M EN SI O N D O ES N O T I N C L U D E M O L D PR O T R U SI O N S.
M O L D P R O T R U S I O N S N O T T O E X C E E D 0. 25 [ . 010] .
7
D I M E N S I O N I S T H E LE N G T H O F LE A D F O R S O LD E R I N G T O
A S U B S T R A T E .
M O L D P R O T R U S I O N S N O T T O E X C E E D 0. 15 [ . 006] .
8X 1. 78 [ . 070 ]
DA T E C O D E (YWW )
XXX X
IN T E R N A T IO N A L
RE C T IF IE R
LO G O
F7 10 1
Y = L A S T D IG IT O F T H E YE A R
PA RT N U M B E R
LO T C O D E
W W = W EEK
EX A M PL E: T H IS IS A N IR F 7 1 01 (M O S FE T )
P = D E SIG N A T ES L E A D -F RE E
P R O DUCT (O P T IO NA L )
A = A S SEM B L Y S IT E C O D E


Numéro de pièce similaire - IRF7805PBF-1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7805PBF-1 IRF-IRF7805PBF-1 Datasheet
195Kb / 6P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF7805PBF-1 IRF-IRF7805PBF-1_15 Datasheet
195Kb / 6P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
More results

Description similaire - IRF7805PBF-1

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
IRF7805PBF INFINEON-IRF7805PBF Datasheet
336Kb / 6P
   HEXFET짰 Chip-Set for DC-DC Converters
2016-8-23
logo
International Rectifier
IRF7807TRPBF IRF-IRF7807TRPBF Datasheet
208Kb / 8P
   HEXFET짰 Chip-Set for DC-DC Converters
IRF7807PBF IRF-IRF7807PBF Datasheet
203Kb / 8P
   HEXFET짰 Chip-Set for DC-DC Converters
IRF7805PBF IRF-IRF7805PBF Datasheet
225Kb / 5P
   HEXFET짰 Chip-Set for DC-DC Converters
IRF7805 IRF-IRF7805 Datasheet
236Kb / 8P
   Chip-Set for DC-DC Converters
IRF7807 IRF-IRF7807 Datasheet
239Kb / 8P
   Chip-Set for DC-DC Converters
IRF7811WPBF IRF-IRF7811WPBF Datasheet
543Kb / 6P
   HEXFET짰 Power MOSFET for DC-DC Converters
IRF7822PBF IRF-IRF7822PBF Datasheet
143Kb / 6P
   HEXFET짰 Power MOSFET for DC-DC Converters
IRF7828PBF IRF-IRF7828PBF Datasheet
580Kb / 6P
   HEXFET짰 Power MOSFET for DC-DC Converters
IRF7809A IRF-IRF7809A Datasheet
128Kb / 4P
   Chipset for DC-DC Converters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com