Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRL7472L1PBF Fiches technique(PDF) 8 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce IRL7472L1PBF
Description  DirectFET짰 N-Channel Power MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

IRL7472L1PBF Fiches technique(HTML) 8 Page - Infineon Technologies AG

Back Button IRL7472L1PBF Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG IRL7472L1PBF Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG IRL7472L1PBF Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG IRL7472L1PBF Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG IRL7472L1PBF Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG IRL7472L1PBF Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG IRL7472L1PBF Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG IRL7472L1PBF Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG IRL7472L1PBF Datasheet HTML 12Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
 
IRL7472L1TRPbF
 
8
2016-8-9
Fig 22. Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit for N-Channel HEXFET® Power MOSFETs
Fig 23a. Unclamped Inductive Test Circuit
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
- VDD
DRIVER
A
15V
20V
Fig 25a. Gate Charge Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 23b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 24a. Switching Time Test Circuit
Fig 24b. Switching Time Waveforms
Vds
Vgs
Id
Vgs(th)
Qgs1 Qgs2
Qgd
Qgodr
Fig 25b. Gate Charge Waveform
VDD 


Numéro de pièce similaire - IRL7472L1PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRL7472L1PBF IRF-IRL7472L1PBF Datasheet
497Kb / 11P
   Brushed Motor drive applications
IRL7472L1PBF IRF-IRL7472L1PBF_15 Datasheet
497Kb / 11P
   Brushed Motor drive applications
More results

Description similaire - IRL7472L1PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7580MTRPBF IRF-IRF7580MTRPBF Datasheet
515Kb / 11P
   DirectFET짰 N-Channel Power MOSFET
logo
Infineon Technologies A...
IRF7480MPBF INFINEON-IRF7480MPBF Datasheet
503Kb / 12P
   DirectFET짰 N-Channel Power MOSFET
2016-5-4
logo
International Rectifier
IRF6810SPBF IRF-IRF6810SPBF Datasheet
283Kb / 9P
   DirectFET짰Power MOSFET
AUIRF7759L2TR IRF-AUIRF7759L2TR Datasheet
255Kb / 12P
   Automotive DirectFET짰Power MOSFET 
AUIRF8736M2TR IRF-AUIRF8736M2TR Datasheet
494Kb / 12P
   Automotive DirectFET짰 Power MOSFET
AUIRF7799L2TR IRF-AUIRF7799L2TR Datasheet
272Kb / 12P
   Automotive DirectFET짰 Power MOSFET
IRF6893MPBF IRF-IRF6893MPBF Datasheet
220Kb / 9P
   DirectFET짰 MOSFET with Schottky Diode
IRF6892SPBF IRF-IRF6892SPBF Datasheet
243Kb / 9P
   DirectFET짰 MOSFET with Schottky Diode
logo
AiT Semiconductor Inc.
BSS123L AITSEMI-BSS123L Datasheet
486Kb / 5P
   MOSFET N-CHANNEL POWER MOSFET
REV1.0
logo
Fairchild Semiconductor
SSF7N90A FAIRCHILD-SSF7N90A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com