Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SB140L Fiches technique(PDF) 2 Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

No de pièce SB140L
Description  1.0 AMP. L O W V F Schottky Barrier Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  DYELEC [DIYI Electronic Technology Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.dyelec.com/
Logo DYELEC - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

SB140L Fiches technique(HTML) 2 Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.

  SB140L Datasheet HTML 1Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd. SB140L Datasheet HTML 2Page - DIYI Electronic Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
version:01
2of2
5.0
10
FIG. 3
MAXIMUM NON-REPETITIVE SURGE CURRENT
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
FIG.2-TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, (V)
1.0
0.1
0.1
0.2
0.5
0.3
0.6
0.9
0.4
0.7
0.8
1.0
SB180L- SB1100L
TA = 25
FIG.4
TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE (V)
FIG. 1 - FORWARD CURRENT DERATING CURVE
25
50
75
100
125
150
175
1.0
0.25
0
1.25
0.75
0.5
SINGLE PHASE HALF WAVE 60Hz
RESISTIVE OR INDUCTIVE LOAD
AMBIENT TEMPERATURE (
)
C
°
1200L
1150L
SB
-
SB140L-150L
SB 160L
1
10
100
60
50
40
30
20
10
0
1000
10
0.1
1.0
10
100
100
T=25 C
J
O
www.dyelec.com
SB 14 0L
THRU SB 12 00L


Numéro de pièce similaire - SB140L

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Pan Jit International I...
SB140L PANJIT-SB140L Datasheet
61Kb / 2P
   LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Chongqing Pingwei Enter...
SB140L CHONGQING-SB140L Datasheet
176Kb / 1P
   1.0AMP. SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Unisonic Technologies
SB140L-SMA-R UTC-SB140L-SMA-R Datasheet
129Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB140L-Z41-B UTC-SB140L-Z41-B Datasheet
129Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB140L-Z41-R UTC-SB140L-Z41-R Datasheet
129Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

Description similaire - SB140L

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
DIYI Electronic Technol...
SR140L DYELEC-SR140L Datasheet
631Kb / 2P
   1.0 AMP. L O W V F Schottky Barrier Rectifiers
SB8L40L DYELEC-SB8L40L Datasheet
609Kb / 2P
   8.0 AMP. L O W V F Schottky Barrier Rectifiers
SR15L40 DYELEC-SR15L40 Datasheet
667Kb / 2P
   15.0 AMP. L O W V F Schottky Barrier Rectifiers
SR8L40 DYELEC-SR8L40 Datasheet
609Kb / 2P
   8.0 AMP. L O W V F Schottky Barrier Rectifiers
SR10L40 DYELEC-SR10L40 Datasheet
666Kb / 2P
   10.0 AMP. L O W V F Schottky Barrier Rectifiers
SR240L DYELEC-SR240L Datasheet
588Kb / 2P
   2.0 AMP. L O W V F Schottky Barrier Rectifiers
SR240SL DYELEC-SR240SL Datasheet
620Kb / 2P
   2.0 AMP. L O W V F Schottky Barrier Rectifiers
SB10L40L DYELEC-SB10L40L Datasheet
667Kb / 2P
   10.0 AMP. L O W V F Schottky Barrier Rectifiers
SB15L40L DYELEC-SB15L40L Datasheet
668Kb / 2P
   15.0 AMP. L O W V F Schottky Barrier Rectifiers
SB240SL DYELEC-SB240SL Datasheet
620Kb / 2P
   2.0 AMP. L O W V F Schottky Barrier Rectifiers
More results


Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com