Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.FR

X  

Preview PDF Download HTML

BFP720 Datasheet(Fiches technique) 21 Page - Infineon Technologies AG

Numéro de pièce BFP720
Description  Low Noise Silicon Germanium Bipolar RF Transistor
Télécharger  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo 

BFP720 Datasheet(HTML) 21 Page - Infineon Technologies AG

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 25 page
background image
BFP720
Electrical Characteristics
Data Sheet
21
Revision 1.1, 2012-10-19
Figure 5-8 Noise Figure
NF
min = f (f), VCE = 3 V, ZS = Zopt
Figure 5-9 Power Gain
G
ma, GmS = f (IC), VCE = 3 V, f = Parameter in GHz
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
f [GHz]
I
C
= 13mA
I
C
= 5.0mA
0
5
10
15
20
25
30
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
I
C
[mA]
10.00GHz
5.50GHz
3.50GHz
2.40GHz
1.90GHz
1.50GHz
0.90GHz
0.45GHz
0.15GHz


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 


Datasheet Download




Lien URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.FR
AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicit   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialit   |   Echange de liens   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn