Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BAR90-02EL Fiches technique(PDF) 6 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce BAR90-02EL
Description  Silicon Deep Trench PIN Diodes
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BAR90-02EL Fiches technique(HTML) 6 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BAR90-02EL Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BAR90-02EL Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BAR90-02EL Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BAR90-02EL Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BAR90-02EL Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BAR90-02EL Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BAR90-02EL Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BAR90-02EL Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG BAR90-02EL Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
2013-06-10
6
BAR90...
Permissible Pulse Load
IFmax/ IFDC = ƒ (tp)
BAR90-02ELS
10
-7
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
0
s
tp
0
10
1
10
2
10
-
D = 0
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
Permissible Puls Load RthJS = ƒ (tp)
BAR90-02ELS
10
-7
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
0
s
tp
-1
10
0
10
1
10
2
10
D = 0,5
0,2
0,1
0,05
0,02
0,01
0,005
0
Insertion loss IL = -|S21|2 = ƒ(f)
IF = Parameter
BAR90-02EL in series configuration, Z = 50
0
1
2
3
4
GHz
6
f
-0.4
-0.35
-0.3
-0.25
-0.2
-0.15
-0.1
dB
0
10mA
3mA
1mA
0.5mA
Isolation ISO = -|S21|2 = ƒ(f)
VR = Parameter
BAR90-02EL in series configuration, Z = 50
0
1
2
3
4
GHz
6
f
-30
-25
-20
-15
-10
dB
0
0 V
1 V
10 V


Numéro de pièce similaire - BAR90-02EL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
BAR90-02EL INFINEON-BAR90-02EL Datasheet
711Kb / 10P
   Silicon Deep Trench PIN Diodes
2013-06-10
BAR90-02EL INFINEON-BAR90-02EL Datasheet
711Kb / 10P
   Optimized for low bias current antenna switches in hand held applications
2013-06-10
BAR90-02ELS INFINEON-BAR90-02ELS Datasheet
711Kb / 10P
   Silicon Deep Trench PIN Diodes
2013-06-10
BAR90-02ELS INFINEON-BAR90-02ELS Datasheet
711Kb / 10P
   Optimized for low bias current antenna switches in hand held applications
2013-06-10
More results

Description similaire - BAR90-02EL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
BAR90-02LRH INFINEON-BAR90-02LRH Datasheet
904Kb / 10P
   Silicon Deep Trench PIN Diodes
2010-03-05
BAR9002ELE6327 INFINEON-BAR9002ELE6327 Datasheet
711Kb / 10P
   Silicon Deep Trench PIN Diodes
2013-06-10
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAR60 KEXIN-BAR60 Datasheet
38Kb / 1P
   Silicon PIN Diodes
BAR14 KEXIN-BAR14 Datasheet
39Kb / 1P
   Silicon PIN Diodes
BAR50-03W KEXIN-BAR50-03W Datasheet
39Kb / 2P
   Silicon PIN Diodes
logo
Infineon Technologies A...
BAR50 INFINEON-BAR50 Datasheet
465Kb / 8P
   Silicon PIN Diodes
Feb-04-2003
logo
Vishay Siliconix
BA479G VISHAY-BA479G Datasheet
36Kb / 3P
   Silicon PIN Diodes
Rev. 2, 01-Apr-99
logo
Infineon Technologies A...
BAR-50-02V-H6327 INFINEON-BAR-50-02V-H6327 Datasheet
982Kb / 12P
   Silicon PIN Diodes
2011-07-18
BAR50 INFINEON-BAR50_09 Datasheet
874Kb / 12P
   Silicon PIN Diodes
2009-05-13
logo
Vishay Siliconix
BA7792 VISHAY-BA7792 Datasheet
46Kb / 3P
   Silicon PIN Diodes
Rev. 3, 01-Apr-99
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com