Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
FAN5607 Fiches technique(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor |
|
FAN5607 Fiches technique(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor |
7 / 13 page PRODUCT SPECIFICATION FAN5607 REV. 1.0.0 6/22/04 7 Typical Performance Characteristics (cont.) TA = 25°C, CIN = COUT = 4.7µF, CAP1 = CAP1 = 0.1µF, FAN5607 driving four LEDs with Vf = 3.5V at 20mA, unless otherwise noted. Startup at VIN =3.6V Time (100 µs/div) Input current when driving ILED = 20mA 4LEDsx20mA Startup at VIN =5V ILED = 20mA Input current when driving 4LEDsx20mA Line Transient Response Time (100 µs/div) VIN =4.2V VIN =3.2V Time (100 µs/div) |
Numéro de pièce similaire - FAN5607 |
|
Description similaire - FAN5607 |